công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5649A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N5649A
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIENT ABSORPTION ZENER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N5649A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Digitron Semiconductors

  1N5649A Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N5649A Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 1N5649A Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors 1N5649A Datasheet HTML 4Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N5629-1N5665
TRANSIENT ABSORPTION ZENER
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Case:
DO-13
Polarity:
Cathode Connected to Case & Polarity indicated by diode symbol
Marking:
Part number & polarity diode symbol
Dimensions
1N5629-1N5665
Inches
Millimeters
Min
Max
Min
Max
A
-
0.235
-
5.970
B
0.315
0.350
8.001
8.890
C
1.250
-
31.750
-
D
1.250
-
31.750
-
E
-
0.210
-
5.334
F
-
0.090
-
2.286
G
0.026
0.035
0.660
0.889
Available Non-RoHS (standard) or RoHS compliant (add PBF suffix).
Available as “HR” (high reliability) screened per MIL-PRF-19500, JANTX level. Add “HR” suffix to base part number.
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20121016


Số phần tương tự - 1N5649A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N5649A MICROSEMI-1N5649A Datasheet
115Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N5649A MICROSEMI-1N5649A Datasheet
204Kb / 4P
   1500 WATT UNIDIRECTIONAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Littelfuse
1N5649A LITTELFUSE-1N5649A Datasheet
201Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
logo
American Microsemicondu...
1N5649A AMMSEMI-1N5649A Datasheet
187Kb / 1P
   DO-13 PACKAGE-GLASS TO METAL HERMETICALLY SEALED
More results

Mô tả tương tự - 1N5649A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
LDTS14 MICROSEMI-LDTS14 Datasheet
68Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
15KP17 MICROSEMI-15KP17 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LCE65 MICROSEMI-LCE65 Datasheet
85Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N5907 MICROSEMI-1N5907 Datasheet
78Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
LC65 MICROSEMI-LC65 Datasheet
79Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
ICT-5 MICROSEMI-ICT-5 Datasheet
71Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
ICTE-5 MICROSEMI-ICTE-5 Datasheet
71Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
1N6356 MICROSEMI-1N6356 Datasheet
89Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
P4KE68 MICROSEMI-P4KE68 Datasheet
106Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
PHP84 MICROSEMI-PHP84 Datasheet
80Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
5KP50 MICROSEMI-5KP50 Datasheet
84Kb / 2P
   TRANSIENT ABSORPTION ZENER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com