công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6016 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện 1N6016
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

1N6016 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Digitron Semiconductors

  1N6016 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 1N6016 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
1N5985-1N6031
500mW ZENER DIODES
MAXIMUM RATINGS
Operating and Storage Temperature
-65 to +175°C
DC Power Dissipation @ 25°C
Lead Length 3/8”
500 mW
Derate above 50°C
3.33 mW/°C
Forward Voltage @ 200mA
1.1 V
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Maximum Zener Impedance
(note 1)
Maximum Reverse Leakage Current
ZZT @ IZT
Ohms
ZZK @ IZK = 0.25mA
Ohms
IR @
µA
VR
Volts
Part
Number
Nominal
Zener
Voltage
VZ @ IZT
(note 2)
Volts
Zener
Test
Current
IZT
mA
B,C,D
Suffix
A, Non-
Suffix
B,C,D
Suffix
A, Non-
Suffix
B,C,D
Suffix
A, Non-
Suffix
B,C,D
Suffix
A, Non-
Suffix
Maximum
DC Zener
Current
IZM
(note 3)
%/°C
mA
Typical
Temperature
Coefficient
of Zener
Voltage
αvz
%/°C
1N5985
2.4
5.0
100
110
1800
2000
100
100
1.0
0.5
208
-0.09
1N5986
2.7
5.0
100
110
1900
2200
75
100
1.0
0.5
185
-0.075
1N5987
3.0
5.0
95
100
2000
2300
50
100
1.0
0.5
167
-0.07
1N5988
3.3
5.0
95
100
2200
2400
25
75
1.0
0.5
152
-0.06
1N5989
3.6
5.0
90
95
2300
2500
15
50
1.0
0.5
139
-0.055
1N5990
3.9
5.0
90
95
2400
2500
10
25
1.0
1.0
128
-0.045
1N5991
4.3
5.0
88
90
2500
2500
5.0
15
1.0
1.0
116
-0.01
1N5992
4.7
5.0
70
90
2200
2500
3.0
10
1.5
1.0
106
0.01
1N5993
5.1
5.0
50
88
2050
2500
2.0
5.0
2.0
1.0
98
0.025
1N5994
5.6
5.0
25
70
1800
2200
2.0
3.0
3.0
1.5
89
0.035
1N5995
6.2
5.0
10
50
1300
2050
1.0
2.0
4.0
2.0
81
0.04
1N5996
6.8
5.0
8.0
25
750
1800
1.0
2.0
5.2
3.0
74
0.044
1N5997
7.5
5.0
7.0
10
600
1300
0.5
1.0
6.0
4.0
67
0.051
1N5998
8.2
5.0
7.0
15
600
750
0.5
1.0
6.5
5.2
61
0.055
1N5999
9.1
5.0
10
18
600
600
0.1
0.5
7.0
6.0
55
0.061
1N6000
10
5.0
15
22
600
600
0.1
0.5
8.0
6.5
50
0.065
1N6001
11
5.0
18
25
600
600
0.1
0.1
8.4
7.0
45
0.068
1N6002
12
5.0
22
32
600
600
0.1
0.1
9.1
8.0
42
0.073
1N6003
13
5.0
25
36
600
600
0.1
0.1
9.9
8.4
38
0.075
1N6004
15
5.0
32
42
600
600
0.1
0.1
11
9.1
33
0.079
1N6005
16
5.0
36
48
600
600
0.1
0.1
12
9.9
31
0.080
1N6006
18
5.0
42
55
600
600
0.1
0.1
14
11
28
0.083
1N6007
20
5.0
48
62
600
600
0.1
0.1
15
12
25
0.085
1N6008
22
5.0
55
70
600
600
0.1
0.1
17
14
23
0.087
1N6009
24
5.0
62
78
600
600
0.1
0.1
18
15
21
0.090
1N6010
27
5.0
70
88
600
700
0.1
0.1
21
17
19
0.091
1N6011
30
5.0
78
95
600
700
0.1
0.1
23
18
17
0.093
1N6012
33
5.0
88
110
700
800
0.1
0.1
25
21
15
0.094
1N6013
36
5.0
95
130
700
900
0.1
0.1
27
23
14
0.094
1N6014
39
2.0
130
170
800
1000
0.1
0.1
30
25
13
0.095
1N6015
43
2.0
150
180
900
1100
0.1
0.1
33
27
12
0.095
1N6016
47
2.0
170
200
1000
1300
0.1
0.1
36
30
11
0.096
1N6017
51
2.0
180
225
1300
1400
0.1
0.1
39
33
9.8
0.096
1N6018
56
2.0
200
240
1400
1600
0.1
0.1
43
36
8.9
0.096
1N6019
62
2.0
225
265
1400
1700
0.1
0.1
47
39
8.0
0.097
1N6020
68
2.0
240
280
1600
2000
0.1
0.1
52
43
7.4
0.097
1N6021
75
2.0
265
300
1700
2300
0.1
0.1
56
47
6.7
0.098
1N6022
82
2.0
280
350
2000
2600
0.1
0.1
62
52
6.1
0.098
1N6023
91
2.0
300
400
2300
3000
0.1
0.1
69
56
5.5
0.099
1N6024
100
1.0
500
800
2600
4000
0.1
0.1
76
62
5.0
0.110
1N6025
110
1.0
650
950
3000
4500
0.1
0.1
84
69
4.5
0.110
1N6026
120
1.0
800
1250
4000
5000
0.1
0.1
91
76
4.2
0.110
1N6027
130
1.0
950
1400
4500
5500
0.1
0.1
99
84
3.8
0.110
1N6028
150
1.0
1250
1700
5000
6000
0.1
0.1
114
91
3.3
0.110
1N6029
160
1.0
1400
2000
5500
7000
0.1
0.1
122
99
3.1
0.110
1N6030
180
1.0
1700
2350
6000
8000
0.1
0.1
137
114
2.8
0.110
1N6031
200
1.0
2000
2700
7000
9000
0.1
0.1
152
122
2.5
0.110
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20120906


Số phần tương tự - 1N6016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6016 MICROSEMI-1N6016 Datasheet
110Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N6016 MICROSEMI-1N6016 Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6016 NJSEMI-1N6016 Datasheet
154Kb / 1P
   500 MILLIWATT GLASS ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6016 MICROSEMI-1N6016 Datasheet
235Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
1N6016A MICROSEMI-1N6016A Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N6016

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6320 MICROSEMI-1N6320 Datasheet
132Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
TT Electronics.
1N6309BD2A TTELEC-1N6309BD2A Datasheet
182Kb / 4P
   500mW ZENER DIODES
logo
Seme LAB
1N6309BD2A SEME-LAB-1N6309BD2A Datasheet
182Kb / 4P
   500mW ZENER DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
1N746 JGD-1N746 Datasheet
199Kb / 2P
   500mW SILICON ZENER DIODES
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX79C2V4 CHENYI-BZX79C2V4 Datasheet
97Kb / 4P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
1N4614 MCC-1N4614 Datasheet
265Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
1N4614 MCC-1N4614_12 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZS55C2V4 TSC-BZS55C2V4 Datasheet
383Kb / 7P
   500mW 5% Zener Diodes
logo
Microsemi Corporation
1N753A MICROSEMI-1N753A Datasheet
75Kb / 2P
   SILICON 500MW ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
MMSZ4678-TP MCC-MMSZ4678-TP Datasheet
346Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com