công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SFR25H0001001FR500 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SFR25H0001001FR500
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Metal Film Leaded Resistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SFR25H0001001FR500 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SFR25H0001001FR500 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Document Number: 28722
For technical questions, contact: filmresistorsleaded@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 06-Aug-10
35
SFR16S/25/25H
Standard Metal Film Leaded Resistors Vishay BCcomponents
Notes
(1) Please refer to table PACKAGING
• The jumper has a maximum resistance
Rmax. = 30 m
Ω at 3 A (SFR16S)
• The jumper has a maximum resistance
Rmax. = 10 m
Ω at 5 A (SFR25)
• The PART NUMBER is shown to facilitate the introduction of a unified part numbering system for ordering products
DIMENSIONS
PART NUMBER AND PRODUCT DESCRIPTION
PART NUMBER: SFR2500001001FA500
MODEL/SIZE
VARIANT
TCR/MATERIAL
VALUE
TOLERANCE
PACKAGING (1)
SPECIAL
SFR16S0
SFR2500
SFR25H0
0 = Neutral
Z = Value overflow
(special)
0 = Standard
Z = Jumper
3 digit value
1 digit multiplier
MULTIPLIER
F = ± 1 %
J = ± 5 %
Z = Jumper
N4
A5
A1
R5
The 2 digits
are used for
all special
parts.
00 = Standard
7 = *10-3
8 = *10-2
9 = *10-1
0 = *100
1 = *101
2 = *102
3 = *103
4 = *104
5 = *105
Z = 0000
PRODUCT DESCRIPTION: SFR25 1 % A5 1K0
SFR25
1 %
A5
1K0
MODEL/SIZE
TOLERANCE
PACKAGING (1)
RESISTANCE VALUE
SFR16S
SFR25
SFR25H
± 1 %
± 5 %
N4
A5
A1
R5
47K = 47 k
Ω
51R1 = 51.1
Ω
PACKAGING
MODEL
TAPING
AMMO PACK
REEL
PIECES
CODE
PIECES
CODE
SFR16S, SFR25, SFR25H
Axial, 52 mm
5000
A5
5000
R5
1000
A1
SFR25, SFR25H
Radial
4000
N4
-
-
DIMENSIONS - resistor types and relevant physical dimensions in millimeters
TYPE
Ø Dmax.
L1 max.
L2 max.
Ø d
SFR16S
1.9
3.5
4.1
0.45 ± 0.05
SFR25
2.5
6.5
7.5
0.58 ± 0.05
SFR25H
2.5
6.5
7.5
0.58 ± 0.05
Ø D
L
1
Ø d
Outline
L
2
25
R
F
S0
0
0
0
1
0
0
1
F
A
5
0
0


Số phần tương tự - SFR25H0001001FR500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SFR25H ETC1-SFR25H Datasheet
349Kb / 15P
   Standard metal film resistors
SFR25H ETC-SFR25H Datasheet
693Kb / 12P
   Standard metal film resistors
logo
Vishay Siliconix
SFR25H VISHAY-SFR25H Datasheet
484Kb / 9P
   Standard Metal Film Resistors
Revision: 08-Dec-05
More results

Mô tả tương tự - SFR25H0001001FR500

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SFR16S VISHAY-SFR16S_15 Datasheet
123Kb / 10P
   Standard Metal Film Leaded Resistors
Revision: 28-Oct-15
PR01000104708JR500 VISHAY-PR01000104708JR500 Datasheet
221Kb / 16P
   Power Metal Film Leaded Resistors
Revision: 14-Oct-09
PR01 VISHAY-PR01_15 Datasheet
193Kb / 20P
   Power Metal Film Leaded Resistors
Revision: 10-Sep-15
MBASMA0204 VISHAY-MBASMA0204 Datasheet
184Kb / 15P
   Professional Metal Film Leaded Resistors
01-Jan-2022
PR01 VISHAY-PR01_V01 Datasheet
220Kb / 20P
   Power Metal Film Leaded Resistors
01-Jan-2022
logo
List of Unclassifed Man...
MFR0318 ETC-MFR0318 Datasheet
1Mb / 2P
   PRECISION METAL FILM LEADED RESISTORS
logo
Vishay Siliconix
PR02000203000JR500 VISHAY-PR02000203000JR500 Datasheet
221Kb / 16P
   Power Metal Film Leaded Resistors
Revision: 14-Oct-09
28729 VISHAY-28729 Datasheet
221Kb / 16P
   Power Metal Film Leaded Resistors
Revision: 14-Oct-09
PR02000201008JA100 VISHAY-PR02000201008JA100 Datasheet
209Kb / 16P
   Power Metal Film Leaded Resistors
Revision: 24-Jun-13
logo
KOA Speer Electronics, ...
LF14CTTA1000D KOA-LF14CTTA1000D Datasheet
234Kb / 2P
   radial metal film leaded resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com