công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2N1771A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Digitron Semiconductors |
|
2N1771A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Digitron Semiconductors |
2 / 4 page DIGITRON SEMICONDUCTORS 144 Market Street Kenilworth NJ 07033 USA phone +1.908.245-7200 2N1770A-2N1777A, 2N2619A PHASE CONTROL SCR Gate- Maximum parameters Gate current to trigger IGT VD = 12V, RL = 250Ω, TC = 25°C VD = 12V, RL = 250Ω,TC = -65°C - - - - 15 30 mA Gate voltage to trigger VGT VD = 12V, RL = 250Ω, TC = 150°C - - 2.0 Volts Minimum non-triggering gate voltage VGD VD= VDRM, RL = 250Ω, TC = 150°C 0.2 - - Volts MECHANICAL CHARACTERISTICS Case TO-64 Marking Alpha-numeric Pin out See below TO-64 Inches Millimeters Min Max Min Max A 0.300 0.400 7.620 10.160 B 0.080 0.136 2.030 3.450 ФD - 0.424 - 10.770 ФD1 0.400 - 10.160 - E 0.424 0.437 10.770 11.100 e 0.013 - 0.330 - e1 0.060 - 1.520 - F 0.060 0.175 1.520 4.450 J 0.700 0.855 17.780 21.720 ФM 0.163 0.189 4.140 4.800 N 0.400 0.453 10.160 11.510 N1 - 0.078 - 1.980 ФT 0.040 0.075 1.020 1.910 ФW 0.1658 0.1697 4.212 4.310 sales@digitroncorp.com fax +1.908.245-0555 www.digitroncorp.com Rev. 20130116 |
Số phần tương tự - 2N1771A |
|
Mô tả tương tự - 2N1771A |