công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY228 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Digitron Semiconductors

tên linh kiện BY228
Giải thích chi tiết về linh kiện  STANDARD RECOVERY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
Trang chủ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

BY228 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Digitron Semiconductors

  BY228 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors BY228 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
BY228
STANDARD RECOVERY RECTIFIER
MAXIMUM RATINGS (Tamb = 25°C unless otherwise specified)
Parameter
Test condition
Symbol
Value
Unit
Reverse voltage
VR
1500
V
Repetitive peak reverse voltage
IR = 100µA
VRRM
1650
V
Peak forward surge current
tp = 10ms, half sinewave
IFSM
50
A
Average forward current
IFAV
3
A
Junction temperature
TJ
140
°C
Storage temperature range
Tstg
-55 to +175
°C
Non repetitive reverse avalanche energy
I(BR)R = 0.4A
ER
10
MJ
Junction ambient
On PC board with spacing 25mm
R
θJA
70
K/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameter
Test condition
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF = 5A
VF
1.5
V
VR = 1500V
IR
2
5
µA
Reverse current
VR = 1500V, TJ = 140°C
IR
140
µA
Total reverse recovery time
IF = 1A, -di/dt = 0.05A/µs
trr
20
µs
Reverse recovery time
IF = 0.5A, IR = 1A, iR = 0.25A
trr
2
µs
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Case
SOD-64
Marking
Body painted, alpha-numeric
Polarity
Cathode band
Available Non-RoHS (standard) or RoHS compliant (add PBF suffix).
Available as “HR” (high reliability) screened per MIL-PRF-19500, JANTX level. Add “HR” suffix to base part number.
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20100125


Số phần tương tự - BY228

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BY228 PHILIPS-BY228 Datasheet
52Kb / 7P
   Damper diode
1996 Sep 26
logo
Vishay Siliconix
BY228 VISHAY-BY228 Datasheet
123Kb / 4P
   Standard Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BY228 VISHAY-BY228 Datasheet
35Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifier
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
General Semiconductor
BY228 GE-BY228 Datasheet
52Kb / 2P
   CLAMPER / DAMPER GLASS PASSIVATED RECTIFIER
logo
Gulf Semiconductor
BY228 GULFSEMI-BY228 Datasheet
144Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION AVALANCHE RECTIFIER VOLTAGE:1500V CURRENT: 2.5A
More results

Mô tả tương tự - BY228

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SPD3595 SSDI-SPD3595_1 Datasheet
113Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
SPD5550 SSDI-SPD5550_1 Datasheet
156Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
logo
Digitron Semiconductors
1N1183 DIGITRON-1N1183 Datasheet
124Kb / 3P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
logo
Solid States Devices, I...
RC0091C SSDI-RC0091C_15 Datasheet
100Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
SPD645-1 SSDI-SPD645-1_1 Datasheet
210Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
R00005B SSDI-R00005B Datasheet
97Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
R00019B SSDI-R00019B Datasheet
45Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
RC0091C SSDI-RC0091C Datasheet
100Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
RC0046F SSDI-RC0046F Datasheet
137Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
SPD6557 SSDI-SPD6557_2 Datasheet
77Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com