công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14511 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện MC14511
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MC14511 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Unisonic Technologies

  MC14511 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies MC14511 Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
UTCMC14511
CMOS IC
UTC UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD.
8
QW-R502-021,B
CONNECTIONS TO VARIOUS DISPLAY READOUTS
LIGHT EMITTING DIODE (LED) READOUT
GAS DISCHARGE READOUT
VDD
Vss
APPROPRIATE
VOLTAGE
** A filament pre-warm resistor is recommended to reduce filament
thermal shock and increase the effective cold resistance of the
filament.
VDD
Vss
EXCITATION
(SQUARE WAVE, Vss TO V DD)
1/4 OF MC14070B
Direct dc drive of LCD s not recommended for life of
LCD readouts.
,
LIQUID CRYSTAL(LCD) READOUT
VDD
Vss
COMMON
CATHODE LED
VDD
Vss
COMMON
ANODE LED
1.7V
1.7V
INCANDESCENT READOUT
FLUORESCENT READOUT
VDD
Vss
VDD
**
VDD
Vss
(CAUTION: Maximum working voltage=18.0V)
FILAMENT
SUPPLY
Vss OR APPROPRIATE
VOLTAGE BELOW Vss.
DIRECT
(LOW BRIGHTNESS)


Số phần tương tự - MC14511

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511 Datasheet
236Kb / 8P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
Motorola, Inc
MC145112 MOTOROLA-MC145112 Datasheet
70Kb / 1P
   CMOS LSI (LOW-POWER COMPLEMENTARY MOS) PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
MC145112P MOTOROLA-MC145112P Datasheet
70Kb / 1P
   CMOS LSI (LOW-POWER COMPLEMENTARY MOS) PLL FREQUENCY SYNTHESIZERS
logo
ON Semiconductor
MC14511B ONSEMI-MC14511B Datasheet
221Kb / 12P
   BCD-To-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
March, 2000 ??Rev. 3
logo
Motorola, Inc
MC14511B MOTOROLA-MC14511B Datasheet
130Kb / 9P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
More results

Mô tả tương tự - MC14511

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14511B HITACHI-HD14511B Datasheet
98Kb / 6P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4543P RENESAS-HD74HC4543P Datasheet
118Kb / 9P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Unisonic Technologies
MC14511 UTC-MC14511_18 Datasheet
236Kb / 8P
   BCD-TO-SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
STMicroelectronics
HCF4511B STMICROELECTRONICS-HCF4511B Datasheet
498Kb / 13P
   BCD TO SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER/DRIVER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74HC4543 HITACHI-HD74HC4543 Datasheet
68Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4511 RENESAS-HD74HC4511 Datasheet
107Kb / 8P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TC4511BP TOSHIBA-TC4511BP_07 Datasheet
401Kb / 10P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
logo
List of Unclassifed Man...
SCL4543B ETC1-SCL4543B Datasheet
624Kb / 3P
   BCD - TO SEVEN SEGMENT LATCH/DECODER DRIVER
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC4543 RENESAS-HD74HC4543 Datasheet
296Kb / 11P
   BCD-to-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
Mar 30, 2006
logo
ON Semiconductor
MC14513B ONSEMI-MC14513B Datasheet
185Kb / 12P
   BCD-To-Seven Segment Latch/Decoder/Driver
March, 2000 ??Rev. 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com