công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4003G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

tên linh kiện 1N4003G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENYI [Shanghai Lunsure Electronic Tech]
Trang chủ  http://www.cnelectr.com
Logo CHENYI - Shanghai Lunsure Electronic Tech

1N4003G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech

  1N4003G Datasheet HTML 1Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech 1N4003G Datasheet HTML 2Page - Shanghai Lunsure Electronic Tech  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CE
1N4001G THRU 1N4007G
CHENYI ELECTRONICS
GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
Reverse Voltage - 50 to 1300 Volts
Forward Current - 1.0Amperes
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4001G THRU 1N4007G
FIG.2-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
FLG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
CHARACTERISTICS
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
Copyright @ 2000 SHANGHAI CHENYI ELECTRONICS CO.,LTD
Page 2 of 2


Số phần tương tự - 1N4003G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
1N4003G GULFSEMI-1N4003G Datasheet
89Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERVOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
logo
NXP Semiconductors
1N4003G PHILIPS-1N4003G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4003G CHENDA-1N4003G Datasheet
735Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED SILICON RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4003G LRC-1N4003G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
logo
List of Unclassifed Man...
1N4003G ETC-1N4003G Datasheet
143Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N4003G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
TE150 TRSYS-TE150 Datasheet
105Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
TE600A TRSYS-TE600A Datasheet
160Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
1N539XGP VISHAY-1N539XGP Datasheet
77Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
Revision: 13-Jun-16
logo
Pan Jit International I...
PG4001 PANJIT-PG4001_07 Datasheet
98Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
PG5391 PANJIT-PG5391_09 Datasheet
61Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
GP30A VISHAY-GP30A Datasheet
75Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
Revision: 15-Mar-11
1N4001GP VISHAY-1N4001GP_V01 Datasheet
84Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
01-Jan-2022
1N4245GP VISHAY-1N4245GP_V01 Datasheet
79Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
01-Jan-2022
GP10-4002 VISHAY-GP10-4002_V01 Datasheet
79Kb / 4P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
01-Jan-2022
GP15A VISHAY-GP15A_V01 Datasheet
75Kb / 5P
   Glass Passivated Junction Plastic Rectifier
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com