công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6550 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LMH6550
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMH6550 Differential, High Speed Op Amp
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LMH6550 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LMH6550_14 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 13Page - National Semiconductor (TI) LMH6550_14 Datasheet HTML 14Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
DIFFERENTIAL VOUT (VPP)
-85
-80
-75
-70
-65
-60
-55
-50
-45
-40
0
1
2
3
4
5
6
7
VS = ±5V
AV = 2 V/V
RL = 200:
f = 40 MHz
f = 20 MHz
f = 5 MHz
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
-90
-80
-40
-25
-30
-35
-70
-75
-85
-65
-60
-55
-50
-45
VS = 5V
VS = ±5V
RL = 500:
RF = 360:
AV = 1
0.1
1
10
100
1000
FREQUENCY (MHz)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
0.01
1
1000
FREQUENCY (MHz)
0
40
100
100
10
0.1
80
60
20
90
70
50
30
10
PSRR +
PSRR -
VS = 5V
RL = 500:
AV = 1
VIN = 2.5V
LMH6550
SNOSAK0H – DECEMBER 2004 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
(TA = 25°C, VS = ±5V, RL = 500Ω, RF = RG = 365Ω; Unless Specified).
PSRR
CMRR
Figure 21.
Figure 22.
3rd Order Intermodulation Products
vs.
Balance Error
VOUT
Figure 23.
Figure 24.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6550


Số phần tương tự - LMH6550_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6550MA NSC-LMH6550MA Datasheet
854Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
LMH6550MA NSC-LMH6550MA Datasheet
913Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
logo
Texas Instruments
LMH6550MA TI1-LMH6550MA Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   Differential, High-Speed Operational Amplifier
LMH6550MA/NOPB TI1-LMH6550MA/NOPB Datasheet
2Mb / 33P
[Old version datasheet]   Differential, High-Speed Operational Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LMH6550MAX NSC-LMH6550MAX Datasheet
854Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
More results

Mô tả tương tự - LMH6550_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6550 NSC-LMH6550_06 Datasheet
913Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
LMH6551 NSC-LMH6551 Datasheet
935Kb / 19P
   Differential, High Speed Op Amp
logo
Texas Instruments
LMH6551Q TI-LMH6551Q_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Differential, High Speed Op Amp
LMH6551Q TI1-LMH6551Q Datasheet
520Kb / 20P
[Old version datasheet]   Differential, High Speed Op Amp
November 29, 2011
LMH6551 TI1-LMH6551 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Differential, High-Speed Op Amp
logo
National Semiconductor ...
LMH6550 NSC-LMH6550 Datasheet
854Kb / 17P
   Differential, High Speed Op Amp
LMH6551 NSC-LMH6551_14 Datasheet
1Mb / 28P
   LMH6551 Differential, High Speed Op Amp
LMH6551Q-Q1 NSC-LMH6551Q-Q1 Datasheet
1Mb / 25P
   LMH6551Q Differential, High Speed Op Amp
logo
Texas Instruments
LMH6551MAX_NOPB TI1-LMH6551MAX_NOPB Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   LMH6551 Differential, High Speed Op Amp
logo
M.S. Kennedy Corporatio...
MSK0032 MSK-MSK0032 Datasheet
411Kb / 5P
   HIGH SPEED, FET INPUT DIFFERENTIAL OP-AMP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com