công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LD1596L-S08-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LD1596L-S08-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A 150kHz 40V BUCK DC/DC CONVERTER WITH LED DRIVER AND BATTERY CHARGE
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LD1596L-S08-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  LD1596L-S08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies LD1596L-S08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LD1596L-S08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LD1596L-S08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LD1596L-S08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LD1596
Preliminary
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-A36.a
TYPICAL APPLICATION CIRCUIT
UTC
LD1596
46
1, 2
7, 8
35
FB
VIN
SW
CS
GND
EN
+12~24V
D1
1N5821
COUT
220uF/35V
VOUT
Battery
L 47uH
C1
105
CIN
220uF/35V
R1
R2
CFF 33nF
Rcs
VOUT=1.235×(1+R2/R1)
Icharge=0.155V/Rcs
Figure 1. UTC
Typical Application Circuit (Li Battery Charger)
UTC
LD1596
46
1, 2
7, 8
35
FB
VIN
SW
CS
GND
EN
+6~36V
SK34
COUT
100uF/25V
LED 1~5W
L 33uH
C1
105
CIN
100uF/50V
Rcs
Icharge=0.155V/Rcs
Figure 2. UTC
Typical Application Circuit (LED Constant Current Driver)


Số phần tương tự - LD1596L-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LD1596 UTC-LD1596_15 Datasheet
168Kb / 5P
   2A 150kHz 40V BUCK DC/DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - LD1596L-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LD1596 UTC-LD1596_15 Datasheet
168Kb / 5P
   2A 150kHz 40V BUCK DC/DC CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
XL1509 ETC2-XL1509 Datasheet
276Kb / 13P
   2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
logo
Orister Corporation
RS6501 ORISTER-RS6501 Datasheet
486Kb / 8P
   150KHz, 40V, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Princeton Technology Co...
RS6501 PTC-RS6501 Datasheet
221Kb / 3P
   150KHz, 40V, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM1509 HMSEMI-HM1509 Datasheet
324Kb / 13P
   2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
logo
XLSEMI
XL1509 XLSEMI-XL1509 Datasheet
219Kb / 13P
   2A 150KHz 40V Buck DC to DC Converter
XL4001 XLSEMI-XL4001 Datasheet
170Kb / 7P
   2A 150kHz 40V Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop
logo
List of Unclassifed Man...
XL4001 ETC2-XL4001 Datasheet
170Kb / 7P
   2A 150kHz 40V Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3112B HMSEMI-HM3112B Datasheet
1Mb / 7P
   2A 150kHz 40V Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop
HM3101 HMSEMI-HM3101 Datasheet
731Kb / 7P
   2A 150kHz 40V Buck DC/DC Converter With Constant Current Loop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com