công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF1324STRL-7PP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRF1324STRL-7PP
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1324STRL-7PP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1324STRL-7PP Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
5
www.irf.com © 2014 International Rectifier
Submit Datasheet Feedback
April 08, 2014
IRF1324S-7PPbF
Fig 14. Typical Avalanche Current vs.Pulsewidth
1.0E-06
1.0E-05
1.0E-04
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
tav (sec)
1
10
100
1000
0.05
Duty Cycle = Single Pulse
0.10
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
ΔΤ j = 25°C and
Tstart = 150°C.
0.01
Allowed avalanche Current vs avalanche
pulsewidth, tav, assuming
Δ Tj = 150°C and
Tstart =25°C (Single Pulse)
Fig 13. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
1E-006
1E-005
0.0001
0.001
0.01
0.1
t1 , Rectangular Pulse Duration (sec)
0.001
0.01
0.1
1
0.20
0.10
D = 0.50
0.02
0.01
0.05
SINGLE PULSE
( THERMAL RESPONSE )
Notes:
1. Duty Factor D = t1/t2
2. Peak Tj = P dm x Zthjc + Tc
τ
J
τ
J
τ
1
τ
1
τ
2
τ
2
τ
3
τ
3
R
1
R
1
R
2
R
2
R
3
R
3
Ci
i
/Ri
Ci=
τi/Ri
τ
τ
C
τ
4
τ
4
R
4
R
4
Ri (°C/W)
τi (sec)
0.02070
0.000010
0.08624
0.000070
0.24491
0.001406
0.15005
0.009080


Số phần tương tự - IRF1324STRL-7PP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
280Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
logo
Infineon Technologies A...
IRF1324S-7PPBF INFINEON-IRF1324S-7PPBF Datasheet
711Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
2015-10-15
logo
International Rectifier
IRF1324S-7PPBF IRF-IRF1324S-7PPBF_15 Datasheet
266Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
logo
Vishay Siliconix
IRF1324SLPBF VISHAY-IRF1324SLPBF Datasheet
526Kb / 10P
   High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com