công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7989-1BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện AD7989-1BCPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

AD7989-1BCPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 24 page
background image
AD7989-1/AD7989-5
Data Sheet
Rev. 0 | Page 10 of 24
Figure 12. SNR vs. Input Level
Figure 13. SNR, SINAD, and ENOB vs. Reference Voltage
Figure 14. SNR vs. Temperature
Figure 15. SINAD vs. Frequency
Figure 16. THD, SFDR vs. Reference Voltage
Figure 17. THD vs. Temperature
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
–10
–9
–8
–7
–6
–5
–4
–3
–2
–1
0
INPUT LEVEL (dB)
100
95
90
85
80
2.25
2.75
3.25
3.75
4.25
4.75
5.25
REFERENCE VOLTAGE (V)
18
17
16
15
14
ENOB
SNR, SINAD
100
98
96
94
92
90
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
TEMPERATURE (°C)
100
95
90
85
80
0.1
1
10
100
1k
FREQUENCY (kHz)
–100
–105
–110
–115
–120
–125
–130
2.25
2.75
3.25
3.75
4.25
4.75
5.25
REFERENCE VOLTAGE (V)
130
125
120
115
110
105
100
THD
SFDR
–115
–117
–119
–121
–123
–125
–55
–35
–15
5
25
45
65
85
105
125
TEMPERATURE (°C)


Số phần tương tự - AD7989-1BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7989-1BCPZ-RL7 AD-AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet
566Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7989-1BCPZ-RL7 AD-AD7989-1BCPZ-RL7 Datasheet
595Kb / 24P
   PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
More results

Mô tả tương tự - AD7989-1BCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7989-1 AD-AD7989-1 Datasheet
566Kb / 24P
   18-Bit, 100 kSPS/500 kSPS PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7693 AD-AD7693_17 Datasheet
739Kb / 25P
   500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7946 AD-AD7946_15 Datasheet
538Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS, PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
REV. B
AD7686 AD-AD7686 Datasheet
566Kb / 29P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
AD7690 AD-AD7690 Datasheet
674Kb / 25P
   400 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7691 AD-AD7691_17 Datasheet
921Kb / 29P
   250 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7946BRMZ AD-AD7946BRMZ Datasheet
644Kb / 24P
   14-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP
REV. A
AD7989-1 AD-AD7989-1_17 Datasheet
595Kb / 24P
   PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP
AD7688 AD-AD7688 Datasheet
562Kb / 29P
   16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/LFCSP
AD7686BRM AD-AD7686BRM Datasheet
611Kb / 28P
   16-Bit, 500 kSPS PulSAR ADC in MSOP/QFN
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com