công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA100CA bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SA100CA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SA100CA bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SA100CA Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA100CA Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA100CA Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA100CA Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA100CA Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SA100CA Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision August 25, 2013
6 / 6
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SA Series
5.0 To 190 V
500W
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
Inches
Millimeters
Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
1.000
-
25.40
-
B
0.230
0.300
5.85
7.63
C
0.028
0.033
0.71
0.84
D
0.102
0.142
2.60
3.61
Part Number
Component
Package
Quantity
Packaging
Option
SAXXXXX
DO-204AC (DO-15)
2000
Box
SA
× ×× C A
5% VBR VOLTAGE TOLERANCE
BI-DIRECTIONAL
VR VOLTAGE
SERIES
Dimensions
Part Marking
Packaging
Packaging Dimensions
Unit: Inches (Millimeters)
Part Numbering
DO-204AC (DO-15)
Cathode Band
2.56
(65.00)
0.20
±0.020
(5.08
±0.508)
0.25
(6.35)
Socay Logo
Product Type
Cathode Band
SAXXX


Số phần tương tự - SA100CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SA100CA PANJIT-SA100CA Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
Littelfuse
SA100CA LITTELFUSE-SA100CA Datasheet
142Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA100CA LUGUANG-SA100CA Datasheet
2Mb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Won-Top Electronics
SA100CA WTE-SA100CA Datasheet
68Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA100CA LUGUANG-SA100CA Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SA100CA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
20KPA20A SOCAY-20KPA20A Datasheet
449Kb / 5P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
3KP5.0 SOCAY-3KP5.0 Datasheet
485Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
5KP SOCAY-5KP Datasheet
1Mb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision November 8, 2019
1.5KE6.8 SOCAY-1.5KE6.8 Datasheet
513Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
LCE6.5 SOCAY-LCE6.5 Datasheet
325Kb / 5P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
8KP24A SOCAY-8KP24A Datasheet
414Kb / 3P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
5KP5.0 SOCAY-5KP5.0 Datasheet
515Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
15KPA17A SOCAY-15KPA17A Datasheet
452Kb / 5P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
P6KE6.8 SOCAY-P6KE6.8 Datasheet
504Kb / 6P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
15KPA SOCAY-15KPA Datasheet
1Mb / 5P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
November 8, 2019
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com