công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF18N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF18N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.198 typ., 15 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220FP, IPAK, TO-220 and TO-247 packages
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF18N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STF18N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STF18N65M5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
Package mechanical data
STF18N65M5, STI18N65M5, STP18N65M5, STW18N65M5
10/19
Doc ID 022879 Rev 3
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of
ECOPACK® packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK®
specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK
is an ST trademark.
Table 9.
TO-220FP mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.4
4.6
B2.5
2.7
D2.5
2.75
E
0.45
0.7
F0.75
1
F1
1.15
1.70
F2
1.15
1.70
G
4.95
5.2
G1
2.4
2.7
H10
10.4
L2
16
L3
28.6
30.6
L4
9.8
10.6
L5
2.9
3.6
L6
15.9
16.4
L7
9
9.3
Dia
3
3.2


Số phần tương tự - STF18N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
STF18N65M5 ISC-STF18N65M5 Datasheet
313Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - STF18N65M5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STF31N65M5 STMICROELECTRONICS-STF31N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.124 typ., 22 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP, I2PakFP, TO-220 and TO-247 packages
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STW45N65M5 STMICROELECTRONICS-STW45N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.067 typ., 35 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, TO-220FP and TO-220 packages
STW16N65M5 STMICROELECTRONICS-STW16N65M5 Datasheet
1Mb / 20P
   N-channel 650 V, 0.230 廓, 12 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247
STD13NM60N STMICROELECTRONICS-STD13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STF13NM60N STMICROELECTRONICS-STF13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 廓 typ., 11 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP, I짼PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP13NM60N STMICROELECTRONICS-STP13NM60N Datasheet
989Kb / 21P
   N-channel 600 V, 0.28 ohm typ., 11 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, I2PAK, TO-220, IPAK, TO-247 packages
STP15N65M5 STMICROELECTRONICS-STP15N65M5 Datasheet
925Kb / 17P
   N-channel 650 V, 0.308 廓 typ., 11 A MDmesh??V Power MOSFET in TO-220FP, I2PAKFP and TO-220 packages
STW36N55M5 STMICROELECTRONICS-STW36N55M5 Datasheet
764Kb / 15P
   N-channel 550 V, 0.06 typ., 33 A MDmesh V Power MOSFET in TO-220 and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com