công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMT36VDDF25672Y-26A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micron Technology

tên linh kiện AMT36VDDF25672Y-26A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DDR SDRAM RDIMM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRON [Micron Technology]
Trang chủ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology

AMT36VDDF25672Y-26A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micron Technology

  AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 1Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 2Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 3Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 4Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 5Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 6Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 7Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 8Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 9Page - Micron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
PDF: 09005aef80772fd2/Source: 09005aef8075ebf6
Micron Technology, Inc., reserves the right to change products or specifications without notice.
DDF36C128_256x72.fm - Rev. G 9/08 EN
4
©2002 Micron Technology, Inc. All rights reserved.
1GB, 2GB (x72, ECC, DR) 184-Pin DDR SDRAM RDIMM
Pin Assignments and Descriptions
Pin Assignments and Descriptions
Table 5:
Pin Assignments
184-Pin DDR RDIMM Front
184-Pin DDR RDIMM Back
Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol
Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol Pin Symbol
1VREF
24
DQ17
47
DQS8
70
VDD
93
VSS
116
VSS
139
VSS
162
DQ47
2
DQ0
25
DQS2
48
A0
71
NC
94
DQ4
117
DQ21
140
DQS17
163
NC
3VSS
26
VSS
49
CB2
72
DQ48
95
DQ5
118
A11
141
A10
164
VDDQ
4
DQ1
27
A9
50
VSS
73
DQ49
96
VDDQ
119
DQS11
142
CB6
165
DQ52
5
DQS0
28
DQ18
51
CB3
74
VSS
97
DQS9
120
VDD
143
VDDQ166
DQ53
6
DQ2
29
A7
52
BA1
75
NC
98
DQ6
121
DQ22
144
CB7
167
NC
7VDD
30
VDDQ53DQ3276
NC
99
DQ7
122
A8
145
VSS
168
VDD
8
DQ3
31
DQ19
54
VDDQ77VDDQ100
VSS
123
DQ23
146
DQ36
169
DQS15
9
NC
32A555
DQ33
78
DQS6
101
NC
124
VSS
147
DQ37
170
DQ54
10
RESET#
33
DQ24
56
DQS4
79
DQ50
102
NC
125
A6
148
VDD
171
DQ55
11
VSS
34
VSS
57
DQ34
80
DQ51
103
NC
126
DQ28
149
DQS13
172
VDDQ
12
DQ8
35DQ2558
VSS
81
VSS
104
VDDQ
127
DQ29
150
DQ38
173
NC
13
DQ9
36
DQS3
59
BA0
82
NC
105
DQ12
128
VDDQ
151
DQ39
174
DQ60
14
DQS1
37
A4
60
DQ35
83
DQ56
106
DQ13
129
DQS12
152
VSS
175
DQ61
15
VDDQ38
VDD
61
DQ40
84
DQ57
107
DQS10
130
A3
153
DQ44
176
VSS
16
NC
39
DQ26
62
VDDQ85
VDD
108
VDD
131
DQ30
154
RAS#
177
DQS16
17
NC
40
DQ27
63
WE#
86
DQS7
109
DQ14
132
VSS
155
DQ45
178
DQ62
18
VSS
41
A2
64
DQ41
87
DQ58
110
DQ15
133
DQ31
156
VDDQ179
DQ63
19
DQ10
42
VSS
65
CAS#
88
DQ59
111
CKE1
134
CB4
157
S0#
180
VDDQ
20
DQ11
43
A1
66
VSS
89
VSS
112
VDDQ
135
CB5
158
S1#
181
SA0
21
CKE0
44
CB0
67
DQS5
90
NC
113
NC
136
VDDQ
159
DQS14
182
SA1
22
VDDQ
45
CB1
68
DQ42
91
SDA
114
DQ20
137
CK0
160
VSS
183
SA2
23
DQ16
46
VDD
69
DQ43
92
SCL
115
A12
138
CK0#
161
DQ46
184
VDDSPD


Số phần tương tự - AMT36VDDF25672Y-26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
AMT30 CUI-AMT30 Datasheet
624Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
695Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
569Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303-0096-2000 CUI-AMT303-0096-2000 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
More results

Mô tả tương tự - AMT36VDDF25672Y-26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micron Technology
MT36VDDT51272G MICRON-MT36VDDT51272G Datasheet
730Kb / 18P
   DDR SDRAM RDIMM
MTA36ASF4G72PZ MICRON-MTA36ASF4G72PZ Datasheet
630Kb / 28P
   DDR4 SDRAM RDIMM
logo
List of Unclassifed Man...
SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT ETC2-SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT Datasheet
703Kb / 17P
   2048MB DDR3 . SDRAM RDIMM
logo
Micron Technology
MT36KSF1G72PZ MICRON-MT36KSF1G72PZ Datasheet
413Kb / 20P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36KSF2G72PZ MICRON-MT36KSF2G72PZ Datasheet
421Kb / 21P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36HTJ51272-P MICRON-MT36HTJ51272-P Datasheet
301Kb / 14P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT18HTF12872Y MICRON-MT18HTF12872Y Datasheet
261Kb / 18P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT9HVF12872KY MICRON-MT9HVF12872KY Datasheet
239Kb / 17P
   DDR2 SDRAM VLP Mini-RDIMM
logo
Qimonda AG
HYB25D512400C QIMONDA-HYB25D512400C Datasheet
1Mb / 37P
   DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
SEG04G72B1BC2MT-30R ETC2-SEG04G72B1BC2MT-30R Datasheet
749Kb / 16P
   4GB DDR2 . SDRAM registered SO-RDIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com