công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMT36VDDF25672Y-26A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micron Technology

tên linh kiện AMT36VDDF25672Y-26A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DDR SDRAM RDIMM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICRON [Micron Technology]
Trang chủ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology

AMT36VDDF25672Y-26A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micron Technology

  AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 1Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 2Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 3Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 4Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 5Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 6Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 7Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 8Page - Micron Technology AMT36VDDF25672Y-26A Datasheet HTML 9Page - Micron Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
PDF: 09005aef80772fd2/Source: 09005aef8075ebf6
Micron Technology, Inc., reserves the right to change products or specifications without notice.
DDF36C128_256x72.fm - Rev. G 9/08 EN
2
©2002 Micron Technology, Inc. All rights reserved.
1GB, 2GB (x72, ECC, DR) 184-Pin DDR SDRAM RDIMM
Features
Notes:
1. The values of tRCD and tRP for -335 modules show 18ns to align with industry specifications;
actual DDR SDRAM device specifications are 15ns.
Notes:
1. Data sheets for the base devices can be found on Micron’s Web site.
2. All part numbers end with a two-place code (not shown) that designates component and
PCB revisions. Consult factory for current revision codes.
Example: MT36VDDF12872Y-335G3.
Table 1:
Key Timing Parameters
Speed
Grade
Industry
Nomenclature
Data Rate (MT/s)
tRCD
(ns)
tRP
(ns)
tRC
(ns)
Notes
CL = 3
CL = 2.5
CL = 2
-40B
PC3200
400
333
266
15
15
55
-335
PC2700
333
266
18
18
60
1
-262
PC2100
266
266
15
15
60
-26A
PC2100
266
266
20
20
65
-265
PC2100
266
200
20
20
65
Table 2:
Addressing
Parameter
1GB
2GB
Refresh count
8K
8K
Row address
8K (A0–A12)
8K (A0–A12)
Device bank address
4 (BA0, BA1)
4 (BA0, BA1)
Device configuration
256Mb (64 Meg x 4)
512Mb (128 Meg x 4)
Column address
2K (A0–A9, A11)
4K (A0–A9, A11, A12)
Module rank address
2 (S0#, S1#)
2 (S0#, S1#)
Table 3:
Part Numbers and Timing Parameters – 1GB Modules
Base device: MT46V64M4,1 256Mb DDR SDRAM
Part Number2
Module
Density
Configuration
Module
Bandwidth
Memory Clock/
Data Rate
Clock Cycles
(CL-tRCD-tRP)
MT36VDDF12872G-40B__
1GB
128 Meg x 72
3.2 GB/s
5.0ns/400 MT/s
3-3-3
MT36VDDF12872Y-40B__
1GB
128 Meg x 72
3.2 GB/s
5.0ns/400 MT/s
3-3-3
MT36VDDF12872G-335__
1GB
128 Meg x 72
2.7 GB/s
6.0ns/333 MT/s
3-3-3
MT36VDDF12872Y-335__
1GB
128 Meg x 72
2.7 GB/s
6.0ns/333 MT/s
3-3-3
MT36VDDF12872G-262__
1GB
128 Meg x 72
2.1 GB/s
7.5ns/266 MT/s
2-2-2
MT36VDDF12872G-26A__
1GB
128 Meg x 72
2.1 GB/s
7.5ns/266 MT/s
2-3-3
MT36VDDF12872Y-26A__
1GB
128 Meg x 72
2.1 GB/s
7.5ns/266 MT/s
2-3-3
MT36VDDF12872G-265__
1GB
128 Meg x 72
2.1 GB/s
7.5ns/266 MT/s
2.5-3-3
MT36VDDF12872Y-265__
1GB
128 Meg x 72
2.1 GB/s
7.5ns/266 MT/s
2.5-3-3


Số phần tương tự - AMT36VDDF25672Y-26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
AMT30 CUI-AMT30 Datasheet
624Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
695Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303 CUI-AMT303 Datasheet
569Kb / 6P
   MODULAR ENCODER
AMT303-0096-2000 CUI-AMT303-0096-2000 Datasheet
390Kb / 7P
   COMMUTATION ENCODER
More results

Mô tả tương tự - AMT36VDDF25672Y-26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micron Technology
MT36VDDT51272G MICRON-MT36VDDT51272G Datasheet
730Kb / 18P
   DDR SDRAM RDIMM
MTA36ASF4G72PZ MICRON-MTA36ASF4G72PZ Datasheet
630Kb / 28P
   DDR4 SDRAM RDIMM
logo
List of Unclassifed Man...
SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT ETC2-SGP02G72D1BG2SA-BB[EW]RT Datasheet
703Kb / 17P
   2048MB DDR3 . SDRAM RDIMM
logo
Micron Technology
MT36KSF1G72PZ MICRON-MT36KSF1G72PZ Datasheet
413Kb / 20P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36KSF2G72PZ MICRON-MT36KSF2G72PZ Datasheet
421Kb / 21P
   1.35V DDR3L SDRAM RDIMM
MT36HTJ51272-P MICRON-MT36HTJ51272-P Datasheet
301Kb / 14P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT18HTF12872Y MICRON-MT18HTF12872Y Datasheet
261Kb / 18P
   DDR2 SDRAM Registered DIMM (RDIMM)
MT9HVF12872KY MICRON-MT9HVF12872KY Datasheet
239Kb / 17P
   DDR2 SDRAM VLP Mini-RDIMM
logo
Qimonda AG
HYB25D512400C QIMONDA-HYB25D512400C Datasheet
1Mb / 37P
   DDR SDRAM
logo
List of Unclassifed Man...
SEG04G72B1BC2MT-30R ETC2-SEG04G72B1BC2MT-30R Datasheet
749Kb / 16P
   4GB DDR2 . SDRAM registered SO-RDIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com