công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7091RBCPZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7091RBCPZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 10-Lead LFCSP and MSOP
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7091RBCPZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
AD7091R
Data Sheet
Rev. 0 | Page 10 of 20
Figure 17. Total Power-Down Supply Current (IDD and IDRIVE) vs. Temperature
for Various Supply Voltages
4000
0
–40
25
85
125
OPERATING TEMPERATURE (°C)
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
VDD = 3V, VDRIVE = 3V
VDD = 5V, VDRIVE = 5V
VDD = 5V, VDRIVE = 3.3V


Số phần tương tự - AD7091RBCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7091RBCPZ-RL7 AD-AD7091RBCPZ-RL7 Datasheet
454Kb / 20P
   1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 10-Lead LFCSP and MSOP
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7091RBCPZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7091R AD-AD7091R Datasheet
454Kb / 20P
   1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 10-Lead LFCSP and MSOP
REV. 0
AD7091 AD-AD7091 Datasheet
448Kb / 20P
   1 MSPS, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 8-Lead LFCSP
REV. A
AD7980 AD-AD7980_17 Datasheet
772Kb / 28P
   16-Bit, 1 MSPS, PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
AD7980 AD-AD7980_15 Datasheet
862Kb / 29P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP/LFCSP
REV. D
AD7982 AD-AD7982_17 Datasheet
804Kb / 26P
   18-Bit, 1 MSPS PulSAR 7 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7946 AD-AD7946_17 Datasheet
597Kb / 25P
   PulSAR ADC in MSOP and LFCSP
AD7984 AD-AD7984_17 Datasheet
657Kb / 25P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
AD7984 AD-AD7984_15 Datasheet
594Kb / 24P
   18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
AD7091R-5 AD-AD7091R-5 Datasheet
699Kb / 34P
   4-Channel, I2C, Ultralow Power, 12-Bit ADC in 20-Lead LFCSP/TSSOP
AD7693 AD-AD7693_15 Datasheet
665Kb / 24P
   Differential ADC in MSOP/LFCSP
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com