công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U1831-3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện U1831-3
Giải thích chi tiết về linh kiện  MISCELLANEOUS HARDWARE-ACCESSORIES
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

U1831-3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  U1831-3 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers U1831-3 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
D
D2
APEM, PO BOX 8288, HAVERHILL, MA USA 01835-0788 TOLL FREE: (877) 246-7890 FAX: (781) 245-4531 E-mail: info@apem.com
MISCELLANEOUS HARDWARE
HEX NUT A112 Nickel plated brass
1/4-40
PANEL DRESS NUT A274
Nickel plated brass 1/4-40
HEX NUT A465
Nickel plated brass 15/32-32
HEX NUT Brass 1/4-40
Nickel plated U76 Matte black U94
HEX NUT Brass 15/32-32
Nickel plated U162 Matte black U41
Chrome plated U92
HEX NUT Brass 12mm (.472")
Nickel plated U166 Matte black U183
Chrome plated U212
6.35 DIA-40UNS
1.60
8.00
(.062)
(1/4-40UNS)
(.314)
(.551)
(.090)
14.00
2.30
11.90 DIA-32UNS
(15/32-32UNS)
HEX NUT U842 10mm (.393")
Nickel plated brass
(.472)
(.090)
12.00
12.00
2.30
2.30
10.00 DIA x 0.75 SI
10.00 DIA x 0.75 SI
(.393 DIA X 0.75 SI)
(.393 DIA X 0.75 SI)
HEX CAP NUT Brass 12mm (.472")
Chrome plated U35
PAL NUT U42 12mm (.472")
Zinc plated steel
HEX NUT U1950-5 19mm (.748")
Nickel plated brass
(.748 DIAx1.00 IS)
(.748 DIAx1.00 IS)
19.00 DIAx1.00 SI
19.00 DIAx1.00 SI
(.118)
(.118)
3.00
3.00
(.866)
(.866)
22.00
22.00
HEX NUT 10-855-5 19mm (.748")
Nickel plated brass
22.00
22.00
(.866)
(.866)
(.748 DIAx1.00 IS)
(.748 DIAx1.00 IS)
19.00 DIAx1.00 SI
19.00 DIAx1.00 SI
4.00
4.00
(.157)
(.157)
1.30-45
1.30-45
(.051-45 )
(.051-45 )
HEX NUT U1951-5 22mm (.866")
Nickel plated brass
(.866 DIAx1.00 IS)
(.866 DIAx1.00 IS)
22.00 DIAx1.00 SI
22.00 DIAx1.00 SI
3.00
3.00
(.118)
(.118)
(.984)
(.984)
25.00
25.00
PANEL DRESS NUT A540
Nickel plated brass 15/32-32
PANEL DRESS NUT A168P1
Blind thread, Nickel plated brass
1/4-40
PANEL DRESS NUT A168P2
Thru thread, Nickel plated brass
1/4-40
HEX NUT 10-856-5 22mm (.866")
Nickel plated brass
22.00 DIAx1.00 SI
22.00 DIAx1.00 SI
(.866 DIAx1.00 IS)
(.866 DIAx1.00 IS)
(.157)
(.157)
4.00
4.00
25.00
25.00
(.984)
(.984)
(.051-45 )
(.051-45 )
1.30-45
1.30-45
(.354)
(.354)
(.078)
(.078)
9.00
9.00
2.00
2.00
6.00 DIA
6.00 DIA x 0.75 SI
x 0.75 SI
(.236 DIA
(.236 DIA x 0.75SI)
x 0.75SI)
HEX NUT Brass
Nickel plated U208 Matte black U726
(.086)
2.00
6.00 DIA x 0.75 SI
(.236 DIA x 0.75SI)
HEX NUT Brass
Chrome plated U1916
19.00
19.00
(.748)
(.748)
(.629 DIAx1.00 IS)
(.629 DIAx1.00 IS)
16.00 DIAx1.00 SI
16.00 DIAx1.00 SI
3.00
3.00
(.118)
(.118)
1.20-45
1.20-45
(.047-45 )
(.047-45 )
HEX NUT 10-621 16mm (.629")
Nickel plated brass
24.00 DIAx1.00 SI
24.00 DIAx1.00 SI
(.944 DIAx1.00 IS)
(.944 DIAx1.00 IS)
(.157)
(.157)
4.00
4.00
27.00
27.00
(1.062)
(1.062)
(.051-45 )
(.051-45 )
1.30-45
1.30-45
HEX NUT U2059-5 24mm (.944")
Nickel plated brass
(.09)
(.09)
(.551)
(.551)
2.30
2.30
14.00
14.00
(.472DIA X 0.75SI)
(.472DIA X 0.75SI)
12.00DIA X 0.75SI
12.00DIA X 0.75SI
(.629)
(.629)
(.137)
(.137)
16.00
16.00
3.50
3.50
12.00DIA X 0.75SI
12.00DIA X 0.75SI
(.472DIA X 0.75SI)
(.472DIA X 0.75SI)
16.00
16.00
(.629)
(.629)
(.086)
(.086)
2.20
2.20
12.00DIA X 0.75SI
12.00DIA X 0.75SI
(.472DIA X 0.75SI)
(.472DIA X 0.75SI)


Số phần tương tự - U1831-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
U183 ETC2-U183 Datasheet
657Kb / 17P
   TO CHANGE WITHOUT NOTICE ACCESSORIES
More results

Mô tả tương tự - U1831-3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
A632-3 ETC2-A632-3 Datasheet
654Kb / 16P
   MISCELLANEOUS HARDWARE ACCESSORIES
A180-6 ETC2-A180-6 Datasheet
654Kb / 16P
   MISCELLANEOUS HARDWARE ACCESSORIES
A631-2 ETC2-A631-2 Datasheet
654Kb / 16P
   MISCELLANEOUS HARDWARE ACCESSORIES
logo
C&K Components
801805000 CK-COMPONENTS-801805000 Datasheet
1Mb / 24P
   Miscellaneous Components, Hardware & Technical Data
logo
List of Unclassifed Man...
AT4002 ETC-AT4002 Datasheet
3Mb / 34P
   Accessories Hardware
AT4150A ETC-AT4150A Datasheet
3Mb / 33P
   Accessories & Hardware
AT712 ETC2-AT712 Datasheet
3Mb / 33P
   Accessories Hardware
NTE435P6 ETC2-NTE435P6 Datasheet
190Kb / 9P
   HARDWARE ACCESSORIES
logo
Tyco Electronics
2-1437402-4 MACOM-2-1437402-4 Datasheet
48Kb / 1P
   Accessories ??Hardware & Brackets
2-1437402-7 MACOM-2-1437402-7 Datasheet
48Kb / 1P
   Accessories ??Hardware & Brackets
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com