công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SCR572D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện 2SCR572D
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SCR572D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  2SCR572D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SCR572D Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2SCR572D
 
   
   
   
  
   
               
Datasheet
l
lAbsolute maximum ratings (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Values
Unit
Collector-base voltage
VCBO
30
V
Collector-emitter voltage
VCEO
30
V
Emitter-base voltage
VEBO
6
V
Collector current
IC
5
A
ICP*1
10
A
Base current
IB
1.5
A
Power dissipation
PD*2
10
W
Junction temperature
Tj
150
Range of storage temperature
Tstg
-55 to +150
l
lElectrical characteristics (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Collector-base breakdown
voltage
BVCBO
IC = 100μA
30
-
-
V
Collector-emitter breakdown
voltage
BVCEO
IC = 1mA
30
-
-
V
Emitter-base breakdown voltage
BVEBO
IE = 100μA
6
-
-
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB = 30V
-
-
1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB = 4V
-
-
1
μA
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC = 2A, IB = 100mA
-
200
400
mV
DC current gain
hFE
VCE = 3V, IC = 500mA
200
-
500
-
Transition frequency
fT
*3
VCE = 10V, IE = -500mA,
f = 100MHz
-
300
-
MHz
Output capacitance
Cob
VCB = 10V, IE = 0A,
f = 1MHz
-
30
-
pF
Turn-On time
ton*4
IC = 2.5A, VCC = 10V
-
100
-
ns
Storage time
tstg*4
IB1 = 250mA
-
350
-
ns
Fall time
tf*4
IB2 = -250mA
-
250
-
ns
*1 Pw=10ms 1PULSE
*2 Tc=25
*3 PULSED
*4 SEE SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
                                            
 
                                        
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2/6
20131120 - Rev.001


Số phần tương tự - 2SCR572D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SCR572D ISC-2SCR572D Datasheet
275Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Rohm
2SCR572D3 ROHM-2SCR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR572D3FRA ROHM-2SCR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR572DFHG ROHM-2SCR572DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
More results

Mô tả tương tự - 2SCR572D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR572DFHG ROHM-2SCR572DFHG Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
20161012 - Rev.004
2SCR542PFRA ROHM-2SCR542PFRA Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 30V Middle Power Transistor
2SAR572D ROHM-2SAR572D Datasheet
808Kb / 7P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SCR586D ROHM-2SCR586D Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 5.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR572D3FRA ROHM-2SCR572D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR572D3 ROHM-2SCR572D3 Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 5.0A 30V Power Transistor
2SCR542F3 ROHM-2SCR542F3 Datasheet
1Mb / 8P
   NPN 3.0A 30V Middle Power Transistor
2SCR562F3 ROHM-2SCR562F3 Datasheet
360Kb / 8P
   NPN 6A 30V Middle Power Transistor
2SCR512R ROHM-2SCR512R Datasheet
1Mb / 7P
   NPN 2.0A 30V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com