công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR574D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện 2SAR574D
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP -2.0A -80V Middle Power Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR574D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  2SAR574D Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR574D Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
2SAR574D
     
Datasheet
l
lElectrical characteristic curves(Ta = 25°C)
Fig.1 Grounded Emitter Propagation Characteristics
Fig.2 Typical Output Characteristics
Fig.3 DC Current Gain vs. Collector Current(I)
Fig.4 DC Current Gain vs. Collector Current(II)
                                                                                           
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
3/6
20131120 - Rev.001


Số phần tương tự - 2SAR574D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
2SAR574D ISC-2SAR574D Datasheet
276Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Rohm
2SAR574D3 ROHM-2SAR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
More results

Mô tả tương tự - 2SAR574D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR574DA07 ROHM-2SCR574DA07 Datasheet
799Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SCR574D ROHM-2SCR574D Datasheet
803Kb / 7P
   NPN 2.0A 80V Middle Power Transistor
2SAR574D3 ROHM-2SAR574D3 Datasheet
1Mb / 11P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR574D3FRA ROHM-2SAR574D3FRA Datasheet
1Mb / 10P
   PNP -2.0A -80V Power Transistor
2SAR586D ROHM-2SAR586D Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -5.0A -80V Middle Power Transistor
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR512RHZG ROHM-2SAR512RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -30V Middle Power Transistor
20190325 - Rev.001
2SAR514R ROHM-2SAR514R_15 Datasheet
1Mb / 8P
   PNP -0.7A -80V Middle Power Transistor
2SAR564F3 ROHM-2SAR564F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -4A -80V Middle Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com