công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU21079F bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện BU21079F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Capacitive Switch Controller ICs
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU21079F bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  BU21079F Datasheet HTML 1Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 2Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 3Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 4Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 5Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 6Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 7Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 8Page - Rohm BU21079F Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 37 page
background image
4/34
Datasheet
Datasheet
BU21079F
TSZ02201-0Y1Y0FZ00150-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2013.09.25 Rev.001
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
Block Diagram
Description of Blocks
Sensor AFE、C/V Converter
Converts capacitance from the sensors to voltage.
A/D
Converts the voltage from C/V Converter to digital.
LDO27
2.7V output LDO for Sensor AFE, C/V Converter and A/D.
LDO15
1.5V output LDO for OSC and digital blocks.
OSC
Ring oscillator used for the system clock.
POR
Power-On-Reset monitoring LDO15 for system reset.
MPU
Controls switch operations based on the sensing results and run Auto-calibration.
INT port informs the host that switch operations are detected.
PROM
Programmable ROM for the built-in MPU.
WRAM
Work RAM for the built-in MPU.
HOST I/F
2-wire serial bus interface compatible with I2C protocol.
AFE_CNT
Sequencer of Sensor AFE, C/V converter and A/D.
WDTR
Watchdog Timer Reset. It operates as the system resets. If MPU hangs-up, Watchdog Timer Reset can reset the IC.
Figure 6. Block Diagram


Số phần tương tự - BU21079F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
680Kb / 17P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV-E2 ROHM-BU21072MUV-E2 Datasheet
680Kb / 17P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV-E2 ROHM-BU21072MUV-E2 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
More results

Mô tả tương tự - BU21079F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
680Kb / 17P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
BU21077MUV ROHM-BU21077MUV Datasheet
1Mb / 16P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21180FS ROHM-BU21180FS Datasheet
3Mb / 44P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21170MUV ROHM-BU21170MUV Datasheet
2Mb / 33P
   Capacitive Switch Controller IC
BU21181FS ROHM-BU21181FS Datasheet
2Mb / 46P
   Capacitive Switch Controller IC
18.Dec.2019 Rev.001
logo
Omron Electronics LLC
B6TS-04LT OMRON-B6TS-04LT Datasheet
210Kb / 6P
   Capacitive Touch Sensing ICs
logo
Sciosense B.V.
PCAP02 SCIOSENSE-PCAP02 Datasheet
316Kb / 3P
   ICs for Capacitive Sensing Applications
logo
Schurter Inc.
CPS SCHURTER-CPS Datasheet
809Kb / 8P
   Capacitive switch
CPS SCHURTER-CPS_V02 Datasheet
747Kb / 7P
   Capacitive switch
05.01.2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com