công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPI-8002TW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sanken electric

tên linh kiện SPI-8002TW
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Output, Step-down Switching Mode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

SPI-8002TW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sanken electric

  SPI-8002TW Datasheet HTML 1Page - Sanken electric SPI-8002TW Datasheet HTML 2Page - Sanken electric SPI-8002TW Datasheet HTML 3Page - Sanken electric SPI-8002TW Datasheet HTML 4Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
62
ICs
1-1-3 DC/DC Converter ICs
(Unit : mm)
■External Dimensions (HSOP16)
10.5±0.2
0.4+0.15/–0.05
1.27±0.25
A
0 to 0.1
0 to 8°
0.25+0.15/–0.05
1+0.1/–0.05
(Heatsink thickness)
1.35±–0.2
(Between the root of leads and
back side)
12.2±–0.2
(Gate remains: Not included in dimensions)
S
0.10
S
Enlarged View of A
16
9
18
(11)
9
16
Pin Assignment
(SPI-8001TW, SPI-8002TW)
q AGND
o AGND
w VIN1
!0 VREF2
e VCC
!1 SS2
r SWout1
!2 DGND2
t DGND1
!3 SWout2
y SS1
!4 C/E
u VREF1
!5 VIN2
i N.C
!6 N.C
■Block Diagram
SPI-8001TW/SPI-8002TW
RESET
3V
1V
3V
AGND
SS1
6
Amp
Buffer-Amp
VREF1
7
R5
C4
VREF
VC/E
VCC
3
14
C/E
VIN1
2
TSD
fdown
+
SWOUT1
DGND1
DGND2
VIN2
4
5
15
13
L1
Di1
L2
C2
R1
R2
R3
R4
VO1
VO2
AGND
f down
cut
+
+
PWM
AGND
1, 9
+
C7
+
C1
C6
VIN
Di2
3V
SS2
11
Amp
Buffer-Amp
VREF2
10
R6
C5
+
12
SWOUT2
C3
+
+
PWM
+
C8
OSC
RESET
PReg
Start
f down
cut
Drive
PWM
Logic
OCP
OCP
Drive
PWM
Logic
UVLO
Pin Assignment
(SPI-8003TW)
q AGND
o AGND
w VIN1
!0 ROSC
e VCC
!1 VREF2
r SWout1
!2 SS2
t DGND1
!3 DGND2
y SS1
!4 SWout2
u VREF1
!5 C/E
i COSC
!6 VIN2
SPI-8003TW
3V
1V
3V
AGND
SS1
6
Amp
Buffer-Amp
VREF1
7
R5
R7
C9
C5
C6
VREF
VC/E
VCC
3
15
C/E
VIN1
2
TSD
fdown
+
SWOUT1
DGND1
DGND2
VIN2
4
5
16
14
L1
Di1
L2
C2
R1
R2
R3
R4
VO1
VO2
AGND
f down
cut
+
+
PWM
AGND
1, 9
+
C7
+
C1
C4
VIN
Di2
3V
SS2
12
Amp
Buffer-Amp
VREF2
11
10
8
R6
+
13
SWOUT2
C3
+
+
PWM
+
C8
OSC
RESET
PReg
Start
f down
cut
Drive
PWM
Logic
OCP
OCP
Drive
PWM
Logic
UVLO
Cosc
Rosc
Product Mass : Approx.0.86g


Số phần tương tự - SPI-8002TW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
SPI-8002TW ALLEGRO-SPI-8002TW Datasheet
444Kb / 10P
   Dual 1.5 A, DC/DC Step-Down Converter
logo
Sanken electric
SPI-8002TW SANKEN-SPI-8002TW Datasheet
474Kb / 4P
   2-Output Step-down Switching Mode Regulator ICs
SPI-8002TW SANKEN-SPI-8002TW Datasheet
117Kb / 4P
   2-Output, Step-down Switching Mode
logo
Allegro MicroSystems
SPI-8002TW-TL ALLEGRO-SPI-8002TW-TL Datasheet
444Kb / 10P
   Dual 1.5 A, DC/DC Step-Down Converter
More results

Mô tả tương tự - SPI-8002TW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SPI-8001TW SANKEN-SPI-8001TW_11 Datasheet
117Kb / 4P
   2-Output, Step-down Switching Mode
STA801M SANKEN-STA801M Datasheet
62Kb / 2P
   2-Output Separate Excitation Step-down Switching Mode
SPI-8001TW SANKEN-SPI-8001TW Datasheet
474Kb / 4P
   2-Output Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8100QL SANKEN-SI-8100QL_11 Datasheet
79Kb / 2P
   Current Mode Control Step-down Switching Mode
logo
Allegro MicroSystems
A4490 ALLEGRO-A4490 Datasheet
390Kb / 16P
   Triple Output Step-Down Switching Regulator
A4490EES-T ALLEGRO-A4490EES-T Datasheet
395Kb / 17P
   Triple Output Step-Down Switching Regulator
logo
Sanken electric
SI-8105QL SANKEN-SI-8105QL Datasheet
56Kb / 2P
   Current Mode Control Step-down Switching Mode
logo
Allegro MicroSystems
A4491EESTR-T ALLEGRO-A4491EESTR-T Datasheet
397Kb / 16P
   Triple Output Step-Down Switching Regulator
logo
STMicroelectronics
GS-R51212S STMICROELECTRONICS-GS-R51212S Datasheet
87Kb / 8P
   31WTRIPLE OUTPUT STEP-DOWN SWITCHING REGULATORS
L7980 STMICROELECTRONICS-L7980 Datasheet
1Mb / 44P
   2 A step-down switching regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com