công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX232CSE bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX232CSE
Giải thích chi tiết về linh kiện  MAX220?밠AX249 5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX232CSE bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX232CSE Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX232CSE Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 38 page
background image
+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers
INPUT
OUTPUT
+3V
V+
0V
V-
0V
tPLHT
tPHLT
tPHLR
tPHLS
tPLHR
tPLHS
50%
VCC
50%
+3V
50%
INPUT
OUTPUT
*EXCEPT FOR R2 ON THE MAX243
WHERE -3V IS USED.
0V*
50%
GND
Figure 1. Transmitter Propagation-Delay Timing
Figure 2. Receiver Propagation-Delay Timing
EN
RX IN
a) TEST CIRCUIT
b) ENABLE TIMING
c) DISABLE TIMING
EN INPUT
RECEIVER
OUTPUTS
RX OUT
RX
1k
Ω
0V
+3V
EN
EN
+0.8V
+3.5V
OUTPUT ENABLE TIME (tER)
VCC - 2V
VOL + 0.5V
VOH - 0.5V
OUTPUT DISABLE TIME (tDR)
VCC - 2V
+3V
0V
150pF
EN INPUT
VOH
RECEIVER
OUTPUTS
VOL
1 OR 0
TX
3k
Ω
50pF
-5V
+5V
OUTPUT DISABLE TIME (tDT)
V+
SHDN
+3V
0V
V-
0V
a) TIMING DIAGRAM
b) TEST CIRCUIT
Figure 3. Receiver-Output Enable and Disable Timing
Figure 4. Transmitter-Output Disable Timing
Test Circuits/Timing Diagrams
Maxim Integrated
11
MAX220–MAX249
MAX220–MAX249


Số phần tương tự - MAX232CSE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232CSE MAXIM-MAX232CSE Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MAX232CSE TGS-MAX232CSE Datasheet
330Kb / 7P
   5V-Powered, Multichannel RS-232
logo
Guangdong Youtai Semico...
MAX232CSE UMW-MAX232CSE Datasheet
1Mb / 6P
   5 V-Powered,Multi-Channel RS-232 Drivers/Receivers
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX232CSE++ MAXIM-MAX232CSE+ Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232CSE-T MAXIM-MAX232CSE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
More results

Mô tả tương tự - MAX232CSE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX220 MAXIM-MAX220_15 Datasheet
408Kb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 17; 1/15
MAX220 MAXIM-MAX220_10 Datasheet
377Kb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX233AEWP-TG36 MAXIM-MAX233AEWP-TG36 Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX220 MAXIM-MAX220_V01 Datasheet
2Mb / 39P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
19-4323; Rev 18; 5/19
MAX232CSE-T MAXIM-MAX232CSE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX220 MAXIM-MAX220 Datasheet
395Kb / 36P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 15; 1/06
MAX232AESE-T MAXIM-MAX232AESE-T Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX232-ACWE MAXIM-MAX232-ACWE Datasheet
1Mb / 38P
   5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers
Rev 16; 7/10
MAX250 MAXIM-MAX250_14 Datasheet
8Mb / 13P
   5V Powered Isolates RS-232 Drivers/Receivers
Rev 1; 7/89
MAX250 MAXIM-MAX250 Datasheet
416Kb / 12P
   5V Powered Isolated RS-232 Drivers/Receivers
19-2002; Rev 0; 1989
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com