công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR-Y6763 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR-Y6763
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR-Y6763 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sanken electric

Back Button STR-Y6763 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 9Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 10Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 11Page - Sanken electric STR-Y6763 Datasheet HTML 12Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-Y6763,
STR-Y6765, and
STR-Y6766
10
1
0.1
0.01
0.001
Transient Thermal Resistance Curve
Time (s)
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
Ambient Temperature, TA (°C)
30
25
20
15
10
5
0
With infinite heatsink
21.8
1.8
Without heatsink
0
25
50
75
125
100
150
MOSFET Temperature versus Power Dissipation Curve
115
Channel Temperature, Tch (°C)
100
80
60
40
20
0
25
50
75
125
100
150
MOSFET Avalanche Energy Derating Coefficient Curve
Drain-to-Source Voltage, VDS (V)
10
1
0.1
0.01
MOSFET Safe Operating Area Curve
Drain current limited
by on-resistance
1 ms
0.1 ms
To use this graph, apply the S.O.A
temperature derating coefficient
taken from the graph at the left
TA = 25°C
Single pulse
100
10
1000
Channel Temperature, Tch (°C)
100
80
60
40
20
0
0
25
50
75
125
100
150
S. O. A. Temperature Derating Coefficient Curve
115
Characteristic Performance (STR-Y6765)
STR-Y6763-DS
8
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.


Số phần tương tự - STR-Y6763

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-Y6763 SANKEN-STR-Y6763 Datasheet
189Kb / 2P
   Power IC for Quasi-Resonant Mode Switching Power Supplies with Low Standby Power
STR-Y6763 SANKEN-STR-Y6763 Datasheet
1Mb / 34P
   Quasi-Resonant Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-Y6763A SANKEN-STR-Y6763A Datasheet
1Mb / 34P
   Quasi-Resonant Controllers with Integrated Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STR-Y6763

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-X6729 SANKEN-STR-X6729 Datasheet
300Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
logo
Allegro MicroSystems
STR-X6729 ALLEGRO-STR-X6729 Datasheet
386Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6768N_V ALLEGRO-STR-X6768N_V Datasheet
445Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6759N ALLEGRO-STR-X6759N Datasheet
520Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6768N ALLEGRO-STR-X6768N Datasheet
531Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6769 ALLEGRO-STR-X6769 Datasheet
494Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6757_V ALLEGRO-STR-X6757_V Datasheet
444Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6769_V ALLEGRO-STR-X6769_V Datasheet
408Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6737 ALLEGRO-STR-X6737 Datasheet
555Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
STR-X6759N_V ALLEGRO-STR-X6759N_V Datasheet
434Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
logo
Sanken electric
STR-Y6753 SANKEN-STR-Y6753 Datasheet
292Kb / 11P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com