công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR-A6159 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR-A6159
Giải thích chi tiết về linh kiện  Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR-A6159 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanken electric

Back Button STR-A6159 Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 9Page - Sanken electric STR-A6159 Datasheet HTML 10Page - Sanken electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 25 page
background image
STR-A6100 Series
STR-A6100 - DS Rev.2.0
SANKEN ELECTRIC CO.,LTD.
6
Dec. 25, 2013
3.2 MOSFET Safe Operating Area Curves
When the IC is used, the safe operating area curve should be multiplied by the temperature derating coefficient
derived from Figure 3-1.
The broken line in the safe operating area curve is the drain current curve limited by on-resistance.
Unless otherwise specified, T
A = 25 °C, Single pulse
 STR-A6131 / 31M
 STR-A6132
 STR-A6151 / 51M
 STR-A6159 / 59M
 STR-A6169
 STR-A6153E
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
Drain-to-Source Voltage (V)
0.1ms
1ms
0.1ms
1ms
0.1ms
1ms
0.1ms
1ms
0.1ms
1ms
0.1ms
1ms


Số phần tương tự - STR-A6159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STR-A6159 ALLEGRO-STR-A6159 Datasheet
232Kb / 7P
   Universal-Input/13 or 16 W Flyback Switching Regulators
logo
Sanken electric
STR-A6159 SANKEN-STR-A6159 Datasheet
139Kb / 2P
   LOW POWER OFF-LINE SMPS PRIMARY SWITCHER
STR-A6159 SANKEN-STR-A6159 Datasheet
854Kb / 26P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6159M SANKEN-STR-A6159M Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6159M SANKEN-STR-A6159M Datasheet
854Kb / 26P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STR-A6159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-A6131 SANKEN-STR-A6131 Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6131M SANKEN-STR-A6131M Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6151M SANKEN-STR-A6151M Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6169 SANKEN-STR-A6169 Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6153E SANKEN-STR-A6153E Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6151 SANKEN-STR-A6151 Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6159M SANKEN-STR-A6159M Datasheet
851Kb / 25P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6100 SANKEN-STR-A6100_14 Datasheet
854Kb / 26P
   Off-Line PRC Controllers with Integrated Power MOSFET
STR5A164D SANKEN-STR5A164D Datasheet
807Kb / 21P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
STR-A6000 SANKEN-STR-A6000_15 Datasheet
787Kb / 28P
   Off-Line PWM Controllers with Integrated Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com