công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR2W153D bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Sanken electric

tên linh kiện STR2W153D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Mode Control PWM Regulator ICs For Switching Power Supplies
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANKEN [Sanken electric]
Trang chủ  http://www.sanken-ele.co.jp/en
Logo SANKEN - Sanken electric

STR2W153D bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Sanken electric

  STR2W153D Datasheet HTML 1Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 2Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 3Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 4Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 5Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 6Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 7Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 8Page - Sanken electric STR2W153D Datasheet HTML 9Page - Sanken electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
5
SANKEN ELECTRIC CO., LTD.
STR2W100D-DS
Current Mode Control PWM Regulator ICs
For Switching Power Supplies
STR2W152D and
STR2W153D
May 14, 2012
10
1
0.1
0.01
Transient Thermal Resistance Curve
Time (s)
10–6
10–5
10–4
10–3
10–2
10–1
Ambient Temperature, TA (°C)
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
120
100
160
140
With infinite heatsink
PD1 = 26.5 W
Without heatsink
PD1 = 1.3 W
MOSFET Temperature versus Power Dissipation Curve
Channel Temperature, Tch (°C)
100
80
60
40
20
0
25
50
75
125
100
150
MOSFET Avalanche Energy Derating Coefficient Curve
Drain-to-Source Voltage, VDS (V)
100
10
1
0.1
0.01
1
10
100
1000
MOSFET Safe Operating Area Curve
Drain current limited
by on-resistance
Single pulse
TA = 25°C
1 ms
0.1 ms
To use this graph, apply the S.O.A
temperature derating coefficient
taken from the graph at the left
Internal Frame Temperature, TF (°C)
100
80
60
40
20
0
S. O. A. Temperature Derating Coefficient Curve
0
20
40
60
80
100
120
Characteristic Performance
STR2W153D


Số phần tương tự - STR2W153D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR2W152D SANKEN-STR2W152D Datasheet
188Kb / 9P
   Current Mode Control PWM Regulator ICs For Switching Power Supplies
More results

Mô tả tương tự - STR2W153D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR2W152D SANKEN-STR2W152D Datasheet
188Kb / 9P
   Current Mode Control PWM Regulator ICs For Switching Power Supplies
logo
Allegro MicroSystems
STR-A60XXM ALLEGRO-STR-A60XXM Datasheet
403Kb / 14P
   Current Mode Control PWM Regulator IC For Switching Power Supplies
logo
Hitachi Semiconductor
HA17384PS HITACHI-HA17384PS Datasheet
159Kb / 6P
   CURRENT MODE PWM CONTROL SWITTCHING REGULATOR ICS
logo
Sanken electric
SI-8100QL SANKEN-SI-8100QL Datasheet
436Kb / 2P
   Current Mode Control Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8000Y SANKEN-SI-8000Y Datasheet
59Kb / 2P
   Current Mode Control Step-down Switching Mode Regulator ICs
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA4601 SIEMENS-TDA4601 Datasheet
810Kb / 28P
   Control ICs for Switched-Mode Power Supplies
logo
ON Semiconductor
NCP1253 ONSEMI-NCP1253_12 Datasheet
308Kb / 15P
   Current-Mode PWM Current-Mode PWM Power Supplies
January, 2012 ??Rev. 0
logo
Sanken electric
SI-8205NHD SANKEN-SI-8205NHD Datasheet
58Kb / 2P
   Surface-Mount, Current Mode Control, Synchronous Rectifier Step-down Switching Mode Regulator ICs
logo
Hitachi Semiconductor
HA16107P HITACHI-HA16107P Datasheet
170Kb / 38P
   PWM Switching Regulator for High-performance Voltage Mode Control
logo
Renesas Technology Corp
HA16107P RENESAS-HA16107P Datasheet
454Kb / 40P
   PWM Switching Regulator for High-performance Voltage Mode Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com