công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD10IA5MEFJ-LBH2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BD10IA5MEFJ-LBH2
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BD10IA5MEFJ-LBH2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BD10IA5MEFJ-LBH2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
5/21
BDxxIA5MEFJ-LB
Datasheet
TSZ02201-0R6R0AZ00580-1-2
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
TSZ22111・15・001
21.Feb.2014 Rev.002
Typical Performance Curves
(Unless otherwise noted, EN=3V, VCC=3.3V, R1=16kΩ, R2=7.5kΩ)
IO
200mA/div
Figure 3.
Transient Response
(0→0.5A)
Co=1µF,Ta=-40℃
VO
100mV/div
10usec/div
Figure 4.
Transient Response
(0→0.5A)
Co=1µF,Ta=25℃
IO
200mA/div
VO
100mV/div
10usec/div
Figure 5.
Transient Response
(0→0.5A)
Co=1µF,Ta=105℃
IO
200mA/div
VO
100mV/div
10usec/div
Figure 6.
Transient Response
(0.5→0A)
Co=1µF,Ta=-40℃
IO
200mA/div
VO
100mV/div
10usec/div


Số phần tương tự - BD10IA5MEFJ-LBH2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD10IA5MEFJ-ME2 ROHM-BD10IA5MEFJ-ME2 Datasheet
949Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
More results

Mô tả tương tự - BD10IA5MEFJ-LBH2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD00HA5MEFJ-LB ROHM-BD00HA5MEFJ-LB Datasheet
892Kb / 24P
   0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00GA5MEFJ-LB ROHM-BD00GA5MEFJ-LB Datasheet
901Kb / 24P
   0.5A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00GA5MEFJ-ME2 ROHM-BD00GA5MEFJ-ME2 Datasheet
719Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BDXXHA5MEFJ-M ROHM-BDXXHA5MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00HA5MEFJ-M ROHM-BD00HA5MEFJ-M Datasheet
710Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BD00IA5MHFV-M ROHM-BD00IA5MHFV-M Datasheet
2Mb / 31P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BDXXGA5MEFJ-M ROHM-BDXXGA5MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXIA5MEFJ-M ROHM-BDXXIA5MEFJ-M Datasheet
949Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00GC0MEFJ-LB ROHM-BD00GC0MEFJ-LB Datasheet
797Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD00IC0MEFJ-LB ROHM-BD00IC0MEFJ-LB Datasheet
882Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com