công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA2903SF-E2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Rohm

tên linh kiện BA2903SF-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ground Sense Comparator
Download  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA2903SF-E2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Rohm

Back Button BA2903SF-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 13Page - Rohm BA2903SF-E2 Datasheet HTML 14Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 56 page
background image
Datasheet
www.rohm.com
TSZ02201-0RFR0G200200-1-2
©2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
10/53
11.Dec.2013 Rev.003
TSZ22111 • 15 • 001
BA8391G
BA10393F
BA10339xx
BA2903xxx
BA2903Sxxx
BA2903Wxx
BA2901xx
BA2901Sxx
Electrical Characteristics - continued
○BA2901xx, BA2901S xx(Unless otherwise specified VCC=+5V, VEE=0V, Ta=25°C)
Parameter
Symbol
Temperature
Range
Limit
Unit
Conditions
Min
Typ
Max
Input Offset Voltage
(Note 37,38)
VIO
25°C
-
2
7
mV
OUT=1.4V
Full range
-
-
15
VCC=5 to 36V, OUT=1.4V
Input Offset Current
(Note 37,38)
IIO
25°C
-
5
50
nA
OUT=1.4V
Full range
-
-
200
Input Bias Current
(Note 38,39)
IB
25°C
-
50
250
nA
OUT=1.4V
Full range
-
-
500
Input Common-mode
Voltage Range
VICM
25°C
0
-
VCC-1.5
V
-
Large Signal Voltage Gain
AV
25°C
25
100
-
V/mV
VCC=15V, OUT=1.4 to 11.4V
RL=15kΩ, VRL=15V
88
100
-
dB
Supply Current
(Note 38)
ICC
25°C
-
0.8
2
mA
OUT=Open
Full range
-
-
2.5
OUT=Open, VCC=36V
Output Sink Current
(Note 40)
ISINK
25°C
6
16
-
mA
+IN=0V, VIN=1V
OUT=1.5V
Output Saturation Voltage
(Note 38)
(Low Level Output Voltage)
VOL
25°C
-
150
400
mV
+IN=0V, -IN=1V
ISINK=4mA
Full range
-
-
700
Output Leakage Current
(Note 38)
(High Level Output Current)
ILEAK
25°C
-
0.1
-
nA
+IN=1V, -IN=0V
OUT=5V
Full range
-
-
1
μA
+IN=1V, -IN=0V
OUT=36V
Response Time
tRE
25°C
-
1.3
-
μs
RL=5.1kΩ, VRL=5V
VIN=100mVP-P, Overdrive=5mV
-
0.4
-
RL=5.1kΩ, VRL=5V, VIN=TTL
Logic Swing, VREF=1.4V
(Note 37) Absolute value
(Note 38) BA2901S:Full range -40°C to 105°C ,BA2901:Full range -40°C to +125°C
(Note 39) Current Direction : Since first input stage is composed with PNP transistor, input bias current flows out of IC.
(Note 40) Under high temperatures, please consider the power dissipation when selecting the output current.
When the output terminal is continuously shorted the output current reduces the internal temperature by flushing.


Số phần tương tự - BA2903SF-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2903SF-E2 ROHM-BA2903SF-E2 Datasheet
2Mb / 57P
   Ground Sense Comparator
More results

Mô tả tương tự - BA2903SF-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA8391G ROHM-BA8391G Datasheet
2Mb / 57P
   Ground Sense Comparator
LM393F ROHM-LM393F Datasheet
1Mb / 23P
   Ground Sense Comparator
BA2901KN-E2 ROHM-BA2901KN-E2 Datasheet
958Kb / 56P
   Ground Sense Comparator
BA10393F-E2 ROHM-BA10393F-E2 Datasheet
533Kb / 25P
   Ground Sense Comparators
BA10393F ROHM-BA10393F_09 Datasheet
574Kb / 20P
   Comparators: Ground Sense
BA10339FV-E2 ROHM-BA10339FV-E2 Datasheet
533Kb / 25P
   Ground Sense Comparators
LM393XXX ROHM-LM393XXX Datasheet
4Mb / 40P
   Ground Sense Comparators
15.Jul.2016 Rev.002
BA2903YF-LB ROHM-BA2903YF-LB Datasheet
677Kb / 31P
   Ground Sense Comparators
BA10393F ROHM-BA10393F_10 Datasheet
466Kb / 20P
   Comparators : Ground Sense
BA10393F ROHM-BA10393F_11 Datasheet
551Kb / 25P
   Ground Sense Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com