công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BA2902YF-ME2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện BA2902YF-ME2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA2902YF-ME2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 1Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 2Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 3Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 4Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BA2902YF-ME2 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 29 page
background image
Datasheet
www.rohm.com © 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
TSZ02201-0RAR1G200510-1-2
TSZ22111・15・001
2/26
26.SEP.2012 Rev.002
BA2904Yxxx-M, BA2902Yxx-M
●Block Diagram
●Pin Configuration
●Ordering Information
B
A
2
9
0
x
Y
x
x
x
-
M x x
Parts Number.
BA2904Yxxx
BA2902Yxx
Package
F
: SOP8
SOP14
FV
: SSOP-B8
SSOP-B14
FVM : MSOP8
Packaging and forming specification
E2: Embossed tape and reel
(SOP8/SOP14/SSOP-B8/SSOP-B14)
TR: Embossed tape and reel
(MSOP8)
M: Automotive
●Line-up
Topr
Supply voltage
2channel
/4channel
Package
Ordarable Parts
Number
-40°C to +125°C
+3 to +32V
Dual
SOP8
Reel of 2500
BA2904YF-ME2
SSOP-B8
Reel of 2500
BA2904YFV-ME2
MSOP8
Reel of 3000
BA2904YFVM-MTR
Quad
SOP14
Reel of 2500
BA2902YF-ME2
SSOP-B14
Reel of 2500
BA2902YFV-ME2
Package
SOP8
SSOP-B8
MSOP8
SOP14
SSOP-B14
BA2904YF-M
BA2904YFV-M
BA2904YFVM-M
BA2902YF-M
BA2902YFV-M
+IN
-IN
VOUT
VCC
VEE
Fig.1 Simplified schematic (one channel only)
SOP8
SSOP-B8
MSOP8
SOP14
SSOP-B14
45
36
27
18
CH1
- +
CH2
+ -
OUT1
-IN1
+IN1
VEE
OUT2
-IN2
+IN2
VCC
78
69
510
411
312
213
114
CH4
+ -
CH1
- +
OUT1
-IN1
+IN1
VCC
OUT3
+IN3
-IN3
VEE
CH2
- +
+ -
CH3
OUT4
-IN4
+IN4
OUT2
+IN2
-IN2


Số phần tương tự - BA2902YF-ME2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2902YF-ME2 ROHM-BA2902YF-ME2 Datasheet
565Kb / 29P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - BA2902YF-ME2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BA2904YF-C ROHM-BA2904YF-C Datasheet
383Kb / 17P
   Automotive Operational Amplifiers: Ground Sense
BA2904YF-M ROHM-BA2904YF-M Datasheet
565Kb / 29P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
BA2904FC ROHM-BA2904FC Datasheet
471Kb / 30P
   Automotive Ground Sense Operational Amplifiers
BA10324AF-E2 ROHM-BA10324AF-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_13 Datasheet
644Kb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2_14 Datasheet
1Mb / 56P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA10358FV-E2 ROHM-BA10358FV-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
BA2904F-E2 ROHM-BA2904F-E2 Datasheet
558Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
LM358F-E2 ROHM-LM358F-E2 Datasheet
1Mb / 48P
   Ground Sense Operational Amplifiers
01.Aug.2016 Rev.005
BA10358F-E2 ROHM-BA10358F-E2 Datasheet
554Kb / 26P
   Ground Sense Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com