công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-2111W bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SD-2111W
Giải thích chi tiết về linh kiện  ROTARY CODED SWITCHES
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SD-2111W bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SD-2111W Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2111W Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
■ Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.
COPAL ELECTRONICS
10
0.6 W
× 3.2 L × 1.2 D
5
4
3
2.54
2.54
4
6 – 0.6
± 0.1
t = 0.15
Production date code
10
0.6 W
× 3.2 L × 1.2 D
2.54
2.54
4
6 – 0.6
± 0.1
t = 0.15
Production date code
10
0.6 W
× 3.2 L × 1.5 D
5
4
3
2.54
2.54
4
6 – 0.6
± 0.1
t = 0.15
Production date code
10
0.6 W
× 3.2 L × 1.5 D
2.54
2.54
4
6 – 0.6
± 0.1
t = 0.15
Production date code
OUTLINE DIMENSIONS
Unless otherwise specified, tolerance:
± 0.3 (Unit: mm)
<Gull wing, Top setting>
● SD-1010B (Real code)
● SD-1030B (Complementary code)
● SD-2010B (Real code)
● SD-2030B (Complementary code)
● SD-1210B (Real code)
● SD-1230B (Complementary code)
● SD-2210B (Real code)
● SD-2230B (Complementary code)
SD-1000/2000
ROTARY CODED SWITCHES


Số phần tương tự - SD-2111W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Copal Electronics
SD-2111W COPAL-SD-2111W Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - SD-2111W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SC-1031W ETC2-SC-1031W Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-8000 COPAL-S-8000 Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5000 COPAL-SA-5000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SC-1000 COPAL-SC-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000_16 Datasheet
489Kb / 2P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-8131 ETC2-S-8131 Datasheet
146Kb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-1000A COPAL-S-1000A Datasheet
1Mb / 7P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
SC-2030 ETC2-SC-2030 Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
RD_SERIES COPAL-RD_SERIES Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-1231A ETC2-S-1231A Datasheet
320Kb / 7P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com