công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SD-2110W bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SD-2110W
Giải thích chi tiết về linh kiện  ROTARY CODED SWITCHES
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SD-2110W bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SD-2110W Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SD-2110W Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
■ Specifications are subject to change without notice. Specifications in this catalog are for reference. The formal specification sheets will be submitted upon request.
COPAL ELECTRONICS
SD-1000/2000
ROTARY CODED SWITCHES
TERMINAL CONNECTION / P.C.B. THROUGH HOLE DIMENSIONS
(Unit: mm)
RECOMMENDED P.C.B. PAD OUTLINE DIMENSIONS
Terminal pin
layout
(Bottom view)
P.C.B. dimensions
(Bottom view)
Top setting
Side setting
2.54
± 0.1
SD-1000/2000 case
6 –
0.8 hole
φ
2.54
± 0.1
SD-1000/2000 case
6 –
0.8 hole
φ
8
2
C
1
4
C
8
2
C
1
4
C
14
C
82
C
14
C
82
C
Real code
Operating face
of real code
Operating face of
complementary code
Complementary code
1.75
1.75
10.5
(14)
CODE FORMAT
No. of positions
SD-1000 series (16 positions)
SD-2000 series (10 positions)
Position
0
123456789
A
B
C
D
EF
●●●
●●●●●
●●●
●●●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●●●
●●●●●
●●●
●●●●
●●●
●●
●●
●●
●●●
●●●
●●
Code
Real code
8
4
2
1
8
4
2
1
Complemen-
tary code
● …Contact closed


Số phần tương tự - SD-2110W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Copal Electronics
SD-2110W COPAL-SD-2110W Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results

Mô tả tương tự - SD-2110W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SC-1031W ETC2-SC-1031W Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-8000 COPAL-S-8000 Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
SA-5000 COPAL-SA-5000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SC-1000 COPAL-SC-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000 Datasheet
1Mb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
SD-1000 COPAL-SD-1000_16 Datasheet
489Kb / 2P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-8131 ETC2-S-8131 Datasheet
146Kb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
S-1000A COPAL-S-1000A Datasheet
1Mb / 7P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
SC-2030 ETC2-SC-2030 Datasheet
270Kb / 8P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
Copal Electronics
RD_SERIES COPAL-RD_SERIES Datasheet
1Mb / 4P
   ROTARY CODED SWITCHES
logo
List of Unclassifed Man...
S-1231A ETC2-S-1231A Datasheet
320Kb / 7P
   ROTARY CODED SWITCHES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com