công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM12058BG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM12058BG
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM12058A/B Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM12058BG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM12058BG Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM12058BG Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM12058BG Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121801
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 1/3
HTTP://WWW.LTKEY.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12058A/B Series – 1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
Features
37.60mm (1.20inch) digit high
Dot size: Diameter 3.00mm
Pitch: 4.7mm
Wide viewing angle
Range of emitted colors
I.C. compatible
Low power consumption
White segment
RoHS compliant
Package Dimensions
2.54×6=15.24
Ø0.51
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
34
5
COL.
ROW
4.70×4=18.80
23.50
Ø3.0(0.12 )
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is + 0.25mm (0.01inch) unless other wise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Available options
Alternative emitting luminosity:
Standard or high brightness version
Alternative emitted color
Alternative segment color
Alternative font
Common Cathode is available
Cropped terminal pins


Số phần tương tự - LM12058BG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM12058BRG LIGHTKEY-LM12058BRG Datasheet
184Kb / 3P
   LM12058C/DRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12058BRG LIGHTKEY-LM12058BRG Datasheet
77Kb / 3P
   LM12058A/BRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12058BURUG LIGHTKEY-LM12058BURUG Datasheet
184Kb / 3P
   LM12058C/DRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12058BURUG LIGHTKEY-LM12058BURUG Datasheet
77Kb / 3P
   LM12058A/BRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM12058BG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM12058ABRG LIGHTKEY-LM12058ABRG Datasheet
77Kb / 3P
   LM12058A/BRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12058CDRG LIGHTKEY-LM12058CDRG Datasheet
184Kb / 3P
   LM12058C/DRG Series ??1.20 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM12357AB LIGHTKEY-LM12357AB Datasheet
243Kb / 3P
   LM12357A/B Series ??1.20 inch 5x7 Dot Matrix LED Display
LM12057AB LIGHTKEY-LM12057AB Datasheet
117Kb / 3P
   LM12057A/B Series ??1.20 inch 5x7 Dot Matrix LED Display
LM12057CDRG LIGHTKEY-LM12057CDRG Datasheet
168Kb / 3P
   LM12057A/B Series -1.20 inch 5x7 Dot Matrix LED Display
LM12088ABRG LIGHTKEY-LM12088ABRG Datasheet
142Kb / 3P
   LM12088A/B Series . 1.20 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM12157ABRG LIGHTKEY-LM12157ABRG Datasheet
215Kb / 3P
   LM12157A/B Series . 1.20 inch 5x7 Dot Matrix LED Display
LM12088AB LIGHTKEY-LM12088AB Datasheet
130Kb / 3P
   LM12088A/B Series ??1.20 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM34058AB LIGHTKEY-LM34058AB Datasheet
140Kb / 3P
   LM34058A/B Series . 3.40 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
LM14058AB LIGHTKEY-LM14058AB Datasheet
147Kb / 3P
   LM14058A/B Series ??1.40 inch 5x8 Dot Matrix LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com