công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM15088AD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM15088AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM15088AD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM15088AD Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088AD Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088AD Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121818
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 3/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Electrical Characteristics & Absolute Maximum Ratings
Electrical
Characteristics
[1]
Absolute Maximum Ratings
[1]
VF@
IF=20mA
[2]
Color
Typ.
Max.
Reverse
Current
VR=5V
Power
Dissipation
DC
Forward
Current
Peak
Forward
Current
[3]
Super Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Hi-Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Orange
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Yellow
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Green
Per Dot
2.2
2.5
30
80
30
100
Ultra Red
Per Dot
1.9
2.6
30
60
30
100
Ultra Orange
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Amber
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Yellow
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Green
Per Dot
2.1
2.6
30
75
30
100
Pure Green
Per Dot
3.5
4.0
30
110
30
100
Ultra Blue
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Ultra White
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Unit:
\
V
V
uA
mW
mA
mA
Notes:
1. At Ta = 25 °C.
2. Forward voltage at forward current = 20mA.
3. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse.


Số phần tương tự - LM15088AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ARG LIGHTKEY-LM15088ARG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AURUG LIGHTKEY-LM15088AURUG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM15088AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088CD LIGHTKEY-LM15088CD Datasheet
226Kb / 3P
   1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM7088AB LIGHTKEY-LM7088AB Datasheet
131Kb / 3P
   LM7088A/B Series - 0.70 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088AB LIGHTKEY-LM19088AB Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM12088ABRG LIGHTKEY-LM12088ABRG Datasheet
142Kb / 3P
   LM12088A/B Series . 1.20 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM12088AB LIGHTKEY-LM12088AB Datasheet
130Kb / 3P
   LM12088A/B Series ??1.20 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM1601616AB LIGHTKEY-LM1601616AB Datasheet
142Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM1601616CD LIGHTKEY-LM1601616CD Datasheet
151Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM23088AB LIGHTKEY-LM23088AB Datasheet
227Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM20088AB LIGHTKEY-LM20088AB Datasheet
154Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com