công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM15088CUA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM15088CUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM15088CUA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM15088CUA Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088CUA Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088CUA Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121820
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 3/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Electrical Characteristics & Absolute Maximum Ratings
Electrical
Characteristics
[1]
Absolute Maximum Ratings
[1]
VF@
IF=20mA
[2]
Color
Typ.
Max.
Reverse
Current
VR=5V
Power
Dissipation
DC
Forward
Current
Peak
Forward
Current
[3]
Super Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Hi-Red
Per Dot
1.8
2.2
30
60
25
100
Orange
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Yellow
Per Dot
2.1
2.5
30
80
30
100
Green
Per Dot
2.2
2.5
30
80
30
100
Ultra Red
Per Dot
1.9
2.6
30
60
30
100
Ultra Orange
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Amber
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Yellow
Per Dot
2.0
2.6
30
65
30
100
Ultra Green
Per Dot
2.1
2.6
30
75
30
100
Pure Green
Per Dot
3.5
4.0
30
110
30
100
Ultra Blue
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Ultra White
Per Dot
3.5
4.0
30
120
30
100
Unit:
\
V
V
uA
mW
mA
mA
Notes:
1. At Ta = 25 °C.
2. Forward voltage at forward current = 20mA.
3. Peak forward current at 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse.


Số phần tương tự - LM15088CUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088AB LIGHTKEY-LM15088AB Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AD LIGHTKEY-LM15088AD Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AG LIGHTKEY-LM15088AG Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AO LIGHTKEY-LM15088AO Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM15088CUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088AB LIGHTKEY-LM15088AB Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM1601616AB LIGHTKEY-LM1601616AB Datasheet
142Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM1601616CD LIGHTKEY-LM1601616CD Datasheet
151Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM23088AB LIGHTKEY-LM23088AB Datasheet
227Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM20088AB LIGHTKEY-LM20088AB Datasheet
154Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088CD LIGHTKEY-LM19088CD Datasheet
228Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088EFRG LIGHTKEY-LM19088EFRG Datasheet
296Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
logo
Marktech Corporate
MTAN2115-11A MARKTECH-MTAN2115-11A Datasheet
47Kb / 1P
   Marktech 1.50 8x8 Dot Matrix
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com