công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM15088CUO bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM15088CUO
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM15088CUO bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM15088CUO Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088CUO Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM15088CUO Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121820
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 2/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Internal Circuit Diagram
LM15088C (Common Cathode Row)
LM15088D (Common Anode Row)
NO.
ROW
5
8
2
7
9
14
1
2
8
12
3
4
7
6
5
1
4
3
4
10
13
1
PIN
NO.
COL.
PIN
2
3
6
11
5
6
8
16
15
7
NO.
ROW
2
7
14
9
12
8
7
1
1
2
3
4
6
5
5
8
4
34
10
2
3
1
13
PIN
COL.
PIN
NO.
6
11
5
61
8
7
15
6
Selection Guide
Part No.
Chip
Iv@IF=20mA
One Dot
Common
Cathode Row
Common
Anode Row
Material
Color
WLD
Min.
Typ.
LM15088CR
LM15088DR
GaAlAs
Super Red
640
8
10
LM15088CD
LM15088DD
GaAlAs
Hi-Red
640
18
25
LM15088CO
LM15088DO
GaAsP
Orange
625
7
9
LM15088CY
LM15088DY
GaAsP
Yellow
588
8
10
LM15088CG
LM15088DG
GaP
Green
568
7
9
LM15088CUR
LM15088DUR
AlGaInP
Ultra Red
640
30
45
LM15088CUO
LM15088DUO
AlGaInP
Ultra Orange
625
45
60
LM15088CUA
LM15088DUA
AlGaInP
Ultra Amber
605
30
45
LM15088CUY
LM15088DUY
AlGaInP
Ultra Yellow
595
30
45
LM15088CUG
LM15088DUG
AlGaInP
Ultra Green
573
30
45
LM15088CPG
LM15088DPG
InGaN
Pure Green
525
120
300
LM15088CUB
LM15088DUB
InGaN
Ultra Blue
470
30
45
LM15088CUW
LM15088DUW
SMD
Ultra White
\
100
120
Unit:
\
\
\
nm
mcd
mcd


Số phần tương tự - LM15088CUO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088AB LIGHTKEY-LM15088AB Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AD LIGHTKEY-LM15088AD Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AG LIGHTKEY-LM15088AG Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088AO LIGHTKEY-LM15088AO Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM15088CUO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM15088AB LIGHTKEY-LM15088AB Datasheet
226Kb / 3P
   LM15088A/B Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM1601616AB LIGHTKEY-LM1601616AB Datasheet
142Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM1601616CD LIGHTKEY-LM1601616CD Datasheet
151Kb / 3P
   1.50 inch 16x16 Dot Matrix LED Display
LM23088AB LIGHTKEY-LM23088AB Datasheet
227Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM20088AB LIGHTKEY-LM20088AB Datasheet
154Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088CD LIGHTKEY-LM19088CD Datasheet
228Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088EFRG LIGHTKEY-LM19088EFRG Datasheet
296Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
logo
Marktech Corporate
MTAN2115-11A MARKTECH-MTAN2115-11A Datasheet
47Kb / 1P
   Marktech 1.50 8x8 Dot Matrix
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com