công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM19088KUO bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM19088KUO
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM19088K/L Series . 1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM19088KUO bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM19088KUO Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM19088KUO Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM19088KUO Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121825
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 1/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088K/L Series – 1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Features
47.80 mm (1.90 inch) matrix height
Dot size: Diameter 4.80 mm
Pitch: 6.00 mm
Wide viewing angle
Range of emitted colors
I.C. compatible
Low power consumption
White dot, grey or black face
Available options
Alternative emitting luminosity:
Standard or high brightness version
Alternative emitted color
Alternative dot color
Alternative face color
Both CA or CC versions are available
Cropped terminal pins
RoHS compliant
Package Dimensions
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is + 0.25mm (0.01inch) unless other wise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.


Số phần tương tự - LM19088KUO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM19088AB LIGHTKEY-LM19088AB Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088AD LIGHTKEY-LM19088AD Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088AG LIGHTKEY-LM19088AG Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088AO LIGHTKEY-LM19088AO Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088APG LIGHTKEY-LM19088APG Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM19088KUO

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM19088CD LIGHTKEY-LM19088CD Datasheet
228Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088EFRG LIGHTKEY-LM19088EFRG Datasheet
296Kb / 3P
   1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM19088AB LIGHTKEY-LM19088AB Datasheet
227Kb / 3P
   LM19088A/B Series ??1.90 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM23088AB LIGHTKEY-LM23088AB Datasheet
227Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM20088AB LIGHTKEY-LM20088AB Datasheet
154Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088CD LIGHTKEY-LM15088CD Datasheet
226Kb / 3P
   1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
logo
China Semiconductor Cor...
CSM-88035V9 CHINASEMI-CSM-88035V9 Datasheet
217Kb / 6P
   0.78 Inch 8X8 Dot-Matrix Display
CSM-88137M9 CHINASEMI-CSM-88137M9 Datasheet
225Kb / 6P
   1.5 Inch 8X8 Dot-Matrix Display
CSM-88138V9 CHINASEMI-CSM-88138V9 Datasheet
220Kb / 6P
   1.85 Inch 8X8 Dot-Matrix Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com