công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM23088ARG bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

tên linh kiện LM23088ARG
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM23088A/BRG Series ??2.30 inch 8x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LIGHTKEY [LightKey Optoelectronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.display-leds.com
Logo LIGHTKEY - LightKey Optoelectronics Ltd.

LM23088ARG bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LightKey Optoelectronics Ltd.

  LM23088ARG Datasheet HTML 1Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23088ARG Datasheet HTML 2Page - LightKey Optoelectronics Ltd. LM23088ARG Datasheet HTML 3Page - LightKey Optoelectronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
LightKey
SPEC NO: DS10121836
REV: A.4
CHECKED: Emily Zhou
APPROVED: M.H. Lin
PAGE: 1/3
HTTP://WWW.DISPLAY-LEDS.COM
TEL: 0086-574-86322282
DATE: Jul/20/2011
Datasheet of 2.30 inch 8x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23088A/BRG Series – 2.30 inch 8x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES
Features
60.20mm (2.30inch) digit high
Dot size: Diameter 5.00 mm
Pitch: 7.62 mm
Wide viewing angle
Emitted colors: red and green
I.C. compatible
Low power consumption
White dot, grey or black face
Available options
Alternative emitting luminosity:
Standard or high brightness version
Alternative emitted color
Alternative dot color
Alternative face
Both CC and CA versions are available
Cropped terminal pins
RoHS compliant
Package Dimensions
2.54*11=27.94
60.20
7.62*7=53.34
PIN 1
COL.
46.40
ROW
8
6
7
4
5
2
3
1
3
12
4
5
8
67
5.0
0
0.60
Notes:
1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is + 0.25mm (0.01inch) unless other wise noted.
2. Specifications are subject to change without notice.
3. The gap between the reflector and PCB shall not exceed 0.25mm.


Số phần tương tự - LM23088ARG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088AR LIGHTKEY-LM23088AR Datasheet
227Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
More results

Mô tả tương tự - LM23088ARG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LightKey Optoelectronic...
LM23088BUY LIGHTKEY-LM23088BUY Datasheet
188Kb / 3P
   LM23088A/BUY ??2.30 inch 8x8 Ultra Yellow Dot Matrix LED Display
LM23088BURPGUB LIGHTKEY-LM23088BURPGUB Datasheet
159Kb / 3P
   2.30 inch 8x8 RGB Dot Matrix LED Display
LM7088ABRG LIGHTKEY-LM7088ABRG Datasheet
93Kb / 3P
   LM7088A/BRG Series - 0.70 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM15088ABRG LIGHTKEY-LM15088ABRG Datasheet
212Kb / 3P
   LM15088A/BRG Series ??1.50 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM23058ABRG LIGHTKEY-LM23058ABRG Datasheet
114Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23058CDRG LIGHTKEY-LM23058CDRG Datasheet
113Kb / 3P
   2.30 inch 5x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM23088CD LIGHTKEY-LM23088CD Datasheet
291Kb / 3P
   LM23088C/D Series ??2.30 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM23088EF LIGHTKEY-LM23088EF Datasheet
228Kb / 3P
   LM23088E/F Series ??2.30 inch 8x8 Dot Matrix LED Display
LM20088ABRG LIGHTKEY-LM20088ABRG Datasheet
276Kb / 3P
   2.00 inch 8x8 Dual Color Dot Matrix LED Display
LM7057ABRG LIGHTKEY-LM7057ABRG Datasheet
74Kb / 3P
   LM7057A/BRG Series - 0.70 inch 5x7 Dual Color Dot Matrix LED Display
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com