công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE02107 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE02107
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH INSERTION GAIN: 18.5 dB at 500 MHz
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE02107 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - California Eastern Labs

  NE02107 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 6Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 7Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 8Page - California Eastern Labs NE02107 Datasheet HTML 9Page - California Eastern Labs Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
NE021 SERIES
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TA = 25°C)
NE02107, NE02135
GAIN vs. FREQUENCY
NE02133
GAIN vs. FREQUENCY
Frequency, f (GHz)
Frequency, f (GHz)
40
32
24
16
8
0
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
2.0
MAG
|S21| 2
VCE = 10 V
IC = 20 mA
MAG
|S21|
2
40
VCE = 10 V
IC = 20mA
32
24
16
8
0
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
2.0
0
10
20
30
40
50
60
70
30
100 MHz
500 MHz
2 GHz
VCE = 10 V
1 GHz
25
20
15
10
5
0
Collector Current, IC (mA)
NE02107
INSERTION GAIN vs.
COLLECTOR CURRENT
Collector Current, IC (mA)
Frequency, f (GHz)
VCE = 10 V
IC = 5 mA
5
NE02133
NE02100, NE02107, NE02135
GA
NF
4
3
2
1
0
0.1
0.2
0.3
0.5
0.7
1
2
3
20
16
12
8
4
0
NOISE FIGURE AND ASSOCIATED
GAIN vs. FREQUENCY
NOISE FIGURE vs.
COLLECTOR CURRENT
500
300
200
100
70
50
1
2
3
5 7
10
20
30
50 70 100
fT
hFE
VCE = 10 V
5.0
3.0
2.0
1.0
0.7
0.5
Collector Current, IC (mA)
GAIN BANDWIDTH PRODUCT
AND FORWARD CURRENT GAIN
vs. COLLECTOR CURRENT
VCE = 10 V
2 GHz
0.5 GHz
NE02133
NE02107, NE02135
5
4
3
2
0
1
2
3
5
7
10
20
30
1


Số phần tương tự - NE02107

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
NE02107 ETC-NE02107 Datasheet
171Kb / 12P
   NECs NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
NE02107B ETC-NE02107B Datasheet
171Kb / 12P
   NECs NPN SILICON HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - NE02107

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BGD702N PHILIPS-BGD702N Datasheet
53Kb / 8P
   750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
2001 Nov 02
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD712_2015 JMNIC-BGD712_2015 Datasheet
64Kb / 8P
   750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
logo
NXP Semiconductors
BGD902 NXP-BGD902 Datasheet
79Kb / 10P
   860 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
Rev. 08-7 June 2007
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD812_2015 JMNIC-BGD812_2015 Datasheet
77Kb / 12P
   860 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
logo
NXP Semiconductors
BGD502 NXP-BGD502_01 Datasheet
57Kb / 8P
   550 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
2001 Nov 15
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGY1085A JMNIC-BGY1085A_15 Datasheet
56Kb / 8P
   1000 MHz, 18.5 dB gain push-pull amplifier
BGD802_2015 JMNIC-BGD802_2015 Datasheet
65Kb / 12P
   860 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
logo
NXP Semiconductors
BGD802 NXP-BGD802 Datasheet
408Kb / 10P
   860 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
2002 Jan 23
BGD712C NXP-BGD712C_10 Datasheet
208Kb / 8P
   750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
Rev. 3-29 September 2010
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGD702 JMNIC-BGD702_15 Datasheet
65Kb / 12P
   750 MHz, 18.5 dB gain power doubler amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com