công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA102A820JAR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - AVX Corporation

tên linh kiện SA102A820JAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AVX SA Series Conformally Coated Axial Leaded MLC
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

SA102A820JAR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - AVX Corporation

  SA102A820JAR Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation SA102A820JAR Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation SA102A820JAR Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation SA102A820JAR Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation SA102A820JAR Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation SA102A820JAR Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
41
Axial Leads/SpinGuard®
X5R Dielectric
= Industry preferred values
For other tolerances see Part No. Codes
For other voltages see Part No. Codes
AVX Style
AVX Style
SA10
Length
4.32
(L)
(.170")
Diameter
2.54
(D)
(.100")
Lead
.445
Diameter
(.0175")
Lead
25.4
Length
(1.00")
Cap. in
Typical AVX
WVDC
µF
Part Nos.
10
1.8
SA10ZD185KAR
2.7
SA10ZD275KAR
3.3
SA10ZD335KAR
4.7
SA10ZD475KAR
Dimensions: Millimeters (Inches)
SIZE AND CAPACITANCE SPECIFICATIONS
SPECIAL LEAD CONFIGURATIONS
Dimensions — Body dimensions Per Standard SpinGuard Configurations.
Formed dimensions as shown for types D, E, F, G, H, I, & J configurations.
Radial
Axial
D
E
F
G = .300" L.S.
I = .500" L.S.
Single Crimp
Dual Crimp
No Crimp
H = .400" L.S.
J = .600" L.S.
Formed Dimensions:
LEAD SPACING*
SEATED HEIGHT (Max.)
Nom.
D & E
F
G, H, I & J
SA10
.2"
.525"
.300"
.100"
SA20
.2"
.570"
.375"
.100"
SA30
.2"
.580"
.425"
.150"
SA40
.2"
.650"
.460"
.150"
*Lead spacing can be varied by user to cover .1"-.3" spacing requirements for F, D, and E styles.


Số phần tương tự - SA102A820JAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SA102A820JAR AVX-SA102A820JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA102A820JAR AVX-SA102A820JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA102A820JAR AVX-SA102A820JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
SA102A820JAR AVX-SA102A820JAR Datasheet
261Kb / 6P
   Axial Leads/SpinGuard
More results

Mô tả tương tự - SA102A820JAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
SA101C103KAR AVX-SA101C103KAR Datasheet
261Kb / 6P
   Conformally Coated Axial Leaded MLC
SR215C683KAA AVX-SR215C683KAA Datasheet
177Kb / 4P
   Conformally Coated Radial Leaded MLC
logo
Cornell Dubilier Electr...
P10 CDE-P10 Datasheet
189Kb / 4P
   Conformally coated, axial leaded
M15 CDE-M15 Datasheet
157Kb / 6P
   Conformally coated, radial leaded
logo
RENCO ELECTRONICS, INC.
RL-1505 RENCO-RL-1505 Datasheet
177Kb / 2P
   MINI-INDUCTORS CONFORMALLY COATED
RL-1507 RENCO-RL-1507 Datasheet
1Mb / 3P
   MINI-INDUCTORS CONFORMALLY COATED
logo
List of Unclassifed Man...
FLA ETC-FLA Datasheet
50Kb / 2P
   Precision Resistor (Conformally Coated)
logo
Kemet Corporation
SBCP-47HY150HB KEMET-SBCP-47HY150HB Datasheet
366Kb / 6P
   Conformally Coated SBCP Coils
SBC1-101-571 KEMET-SBC1-101-571 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
logo
RENCO ELECTRONICS, INC.
RL-1506 RENCO-RL-1506 Datasheet
1Mb / 3P
   MINI-INDUCTORS CONFORMALLY COATED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com