công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TP3057BDWR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TP3057BDWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TP3057BDWR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TP3057BDWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TP3057BDWR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
TP3054B, TP3057B, TP13054B, TP13057B
MONOLITHIC SERIAL INTERFACE
COMBINED PCM CODEC AND FILTER
SCTS042A – MAY 1990 – REVISED JULY 1996
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
th3
th3
tsu3
th5
tsu2
th1
td3
td3
td1
td4
td4
DR
FSR
BCLKR
DX
FSX
9
8
7
6
5
4
3
2
1
th5
fclock(B)
tsu2
th1
BCLKX
tw4
tw3
tf2
tr2
tsu1
tsu1
MCLKX
MCLKR
tw2
fclock(M)
tf1
tw1
tr1
78
6
5
4
3
2
1
1
2345
6
8
7
80%
80%
80%
20%
20%
20%
20%
80%
20%
80%
80%
20%
20%
20%
20%
80%
20%
20%
80%
20%
80%
20%
20%
80%
80%
20%
20%
80%
80%
80%
tw3
tw4
80%
Figure 2. Long-Frame Sync Timing


Số phần tương tự - TP3057BDWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TP3057BDW TI-TP3057BDW Datasheet
249Kb / 17P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
More results

Mô tả tương tự - TP3057BDWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TCM320AC54 TI-TCM320AC54 Datasheet
241Kb / 17P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
TP3056B TI-TP3056B Datasheet
287Kb / 19P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
TP3064A TI-TP3064A Datasheet
283Kb / 20P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
TP3064B TI-TP3064B Datasheet
300Kb / 21P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
TP3054A TI-TP3054A Datasheet
249Kb / 17P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
TP3054B TI-TP3054B Datasheet
249Kb / 17P
[Old version datasheet]   MONOLITHIC SERIAL INTERFACE COMBINED PCM CODEC AND FILTER
logo
STMicroelectronics
M5913 STMICROELECTRONICS-M5913 Datasheet
220Kb / 17P
   COMBINED SINGLE CHIP PCM CODEC AND FILTER
logo
Texas Instruments
TCM29C13J TI1-TCM29C13J Datasheet
366Kb / 25P
[Old version datasheet]   COMBINED SINGLE-CHIP PCM CODEC AND FILTER
TCM29C13A TI-TCM29C13A Datasheet
392Kb / 25P
[Old version datasheet]   COMBINED SINGLE-CHIP PCM CODEC AND FILTER
TCM29C13 TI-TCM29C13 Datasheet
389Kb / 25P
[Old version datasheet]   COMBINED SINGLE-CHIP PCM CODEC AND FILTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com