công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5684ARUZ-RL7 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5684ARUZ-RL7
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5684ARUZ-RL7 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5684ARUZ-RL7 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
Data Sheet
AD5686/AD5684
Rev. A | Page 11 of 28
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Figure 8. AD5686 INL
Figure 9. AD5684 INL
Figure 10. AD5686 DNL
Figure 11. AD5684 DNL
Figure 12. INL Error and DNL Error vs. Temperature
Figure 13. INL Error and DNL Error vs. VREF
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
8
6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
CODE
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
8
6
0
625
1250
1875
2500
3125
3750 4096
CODE
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.8
0.6
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
CODE
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.8
0.6
0
625
1250
1875
2500
3125
3750 4096
CODE
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
–40
110
60
10
TEMPERATURE (°C)
INL
DNL
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V
10
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
VREF (V)
INL
DNL
VDD = 5V
TA = 25°C
REFERENCE = 2.5V


Số phần tương tự - AD5684ARUZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5684ARUZ-RL7 AD-AD5684ARUZ-RL7 Datasheet
746Kb / 27P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC
More results

Mô tả tương tự - AD5684ARUZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5686R AD-AD5686R_17 Datasheet
1,005Kb / 31P
   Quad 16-/14-/12-Bit nanoDAC Reference, SPI Interface
AD5689 AD-AD5689 Datasheet
2Mb / 24P
   Dual, 16-/12-Bit nanoDAC with SPI Interface
REV. 0
AD5694ARUZ AD-AD5694ARUZ Datasheet
664Kb / 24P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC with I2C Interface
REV. A
AD5696 AD-AD5696 Datasheet
748Kb / 24P
   Quad 16-/12-Bit nanoDAC I2C Interface
AD5024 AD-AD5024_16 Datasheet
1Mb / 28P
   Fully Accurate, 12-/14-/16-Bit VOUT nanoDAC, Quad,SPI Interface
AD5686 AD-AD5686 Datasheet
746Kb / 27P
   Quad, 16-/12-Bit nanoDAC
AD5672R AD-AD5672R Datasheet
865Kb / 34P
   Octal, 12-/16-Bit nanoDAC with ppm/째C Reference, SPI Interface
AD5317R AD-AD5317R Datasheet
1Mb / 28P
   Quad, 10-Bit nanoDAC Reference, SPI Interface
AD5601 AD-AD5601_16 Datasheet
577Kb / 21P
   8-/10-/12-Bit nanoDAC, SPI Interface
AD5696R AD-AD5696R_17 Datasheet
1,021Kb / 29P
   Quad 16-/14-/12-Bit nanoDAC Reference, I2C Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com