công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR10EZPF6801 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện MCR10EZPF6801
Giải thích chi tiết về linh kiện  FEBSPM3SPM45-M01MTCA Motion SPM3 45H Evaluation Board
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

MCR10EZPF6801 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor MCR10EZPF6801 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
© 2012 Fairchild Semiconductor Corporation
5
FEBSPM3SPM45_M01MTCA
• Rev. 1.0.1
2. Key Features
AC Line Input Connection
On-Board Bulk Capacitors
Bulk Capacitor Charge Indicator
On-Board High-Voltage SMPS
-
+15.75 V
DC,
+5 V
DC,
+3.3 V
DC Outputs
Short-Circuit Current Protection
Triple Open-Emitter Connections to Negative DC Link
MCU Interface Connections
-
3 High-Side, 3 Low-Side Gate Drive Inputs
-
Fault Output
-
Bus Voltage Sense Output
-
3-Phase Current Sensing, Amplified
NTC Output Signal (when applicable)
Current Sense Resistors (when applicable)
UH
VH
WH
UL
VL
WL
Fo
Rth
Vfo
+5V
+3.3V
+15.75V
GND
Over- Current Sense
Shunt
Resistors
SPM Module
A
B
C
C
B
A
SMPS
+15.75V
+3.3V
+5v
GND
Bridge Rectifier
Bulk Capacitors
P
N
Vbus_sense
GND
Vfo
Rth
Fo
UH
VH
WH
UL
VL
WL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
J1
J4
J2
J3
1
3
L
N
1
2
3
4
VIU
VIV
VIW
GND
P
N
U
V
W
4
5
6
3
7
8
9
1
2
n/c
14
Figure 3.
Block Diagram


Số phần tương tự - MCR10EZPF6801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR10EZPF6200 ROHM-MCR10EZPF6200 Datasheet
149Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR10EZPF6200 ROHM-MCR10EZPF6200 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
More results

Mô tả tương tự - MCR10EZPF6801

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
M68EVB912B32 MOTOROLA-M68EVB912B32 Datasheet
271Kb / 4P
   Evaluation Board
logo
Richtek Technology Corp...
RT7236GQW RICHTEK-RT7236GQW Datasheet
661Kb / 12P
   Evaluation Board
RT7272AGSP RICHTEK-RT7272AGSP Datasheet
643Kb / 11P
   Evaluation Board
RT7279GQW RICHTEK-RT7279GQW Datasheet
660Kb / 12P
   Evaluation Board
logo
Melexis Microelectronic...
EVB90316 MELEXIS-EVB90316 Datasheet
432Kb / 6P
   Evaluation Board
logo
Richtek Technology Corp...
RT8292AHZSP RICHTEK-RT8292AHZSP Datasheet
584Kb / 11P
   Evaluation Board
logo
AverLogic Technologies ...
AL360A-EVB-A0 AVERLOGIC-AL360A-EVB-A0 Datasheet
1Mb / 14P
   Evaluation Board
logo
Cirrus Logic
CDB8130 CIRRUS-CDB8130 Datasheet
695Kb / 10P
   Evaluation Board
CDB5012 CIRRUS-CDB5012 Datasheet
86Kb / 7P
   Evaluation Board
CDB8416 CIRRUS-CDB8416 Datasheet
1Mb / 28P
   Evaluation Board
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com