công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD7687 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD7687
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD7687 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD7687 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD7687 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 29 page
background image
AD7903
Data Sheet
Rev. A | Page 8 of 28
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
VDD = 2.5 V, VREF = 5.0 V, VIO = 3.3 V, TA = 25°C, fSAMPLE = 1 MSPS, unless otherwise noted.
Figure 5. Integral Nonlinearity vs. Code, VREF = 5 V
Figure 6. Integral Nonlinearity vs. Code, VREF = 2.5 V
Figure 7. FFT Plot, VREF = 5 V
Figure 8. Differential Nonlinearity vs. Code, VREF = 5 V
Figure 9. Differential Nonlinearity vs. Code, VREF = 2.5 V
Figure 10. FFT Plot, VREF = 2.5 V
0
65536
16384
32768
49152
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
CODE
POSITIVE INL: +0.35 LSB
NEGATIVE INL: –0.39 LSB
0
65536
16384
32768
49152
POSITIVE INL: +0.39 LSB
NEGATIVE INL: –0.44 LSB
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
CODE
0
500
100
200
300
400
0
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
FREQUENCY (kHz)
fSAMPLE = 1MSPS
fIN = 10kHz
SNR = 95.04dB
THD = –117.3dB
SFDR = 114.6dB
SINAD = 95.02dB
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
CODE
0
65536
16384
32768
49152
POSITIVE DNL: +0.31 LSB
NEGATIVE DNL: –0.38 LSB
1.0
–1.0
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
CODE
0
65536
16384
32768
49152
POSITIVE DNL: +0.39 LSB
NEGATIVE DNL: –0.39 LSB
0
–180
–160
–140
–120
–100
–80
–60
–40
–20
FREQUENCY (kHz)
fSAMPLE = 1MSPS
fIN = 10kHz
SNR = 91.96dB
THD = –110.2dB
SFDR = 114.5dB
SINAD = 91.91dB
0
500
100
200
300
400


Số phần tương tự - AD7687

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
480Kb / 20P
   3mW, 100kSPS, 14-Bit ADC in 6-Lead SOT-23
REV. 0
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
526Kb / 24P
   16-Bit, /-0.65 LSB INL, 500 kSPS PulSAR Differential ADC in MSOP/QFN
Rev. PrB
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
469Kb / 24P
   16-Bit Lower Power
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
510Kb / 24P
   Low Power, Unity Gain, Fully
REV. B
AD7687 AD-AD7687 Datasheet
292Kb / 12P
   16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC in MSOP QFN
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD7687

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD7903 AD-AD7903 Datasheet
1Mb / 29P
   Dual Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP
AD7902 AD-AD7902_17 Datasheet
681Kb / 29P
   Dual Pseudo Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP
logo
List of Unclassifed Man...
AD7902BRQZ ETC2-AD7902BRQZ Datasheet
1Mb / 29P
   Dual Pseudo Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP
logo
Analog Devices
AD7626 AD-AD7626_09 Datasheet
1Mb / 28P
   16-Bit, 10 MSPS, PulSAR Differential ADC
REV. 0
AD7626 AD-AD7626_17 Datasheet
1Mb / 30P
   16-Bit, 10 MSPS, PulSAR Differential ADC
AD7626 AD-AD7626_10 Datasheet
1Mb / 28P
   16-Bit, 10 MSPS, PulSAR Differential ADC
REV. A
AD7625BCPZ AD-AD7625BCPZ Datasheet
673Kb / 24P
   16-Bit, 6 MSPS, PulSAR Differential ADC
REV. A
AD7985 AD-AD7985_17 Datasheet
569Kb / 29P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
AD7985 AD-AD7985 Datasheet
585Kb / 28P
   16-Bit, 2.5 MSPS, PulSAR 15.5 mW ADC in LFCSP
REV. 0
AD7625 AD-AD7625_17 Datasheet
1,008Kb / 25P
   16-Bit, 6 MSPS, PulSAR Differential ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com