công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS150-6S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - MTU Onsite Energy Corporation

tên linh kiện GS150-6S
Giải thích chi tiết về linh kiện  GAS GENERATOR SET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MTU [MTU Onsite Energy Corporation]
Trang chủ  http://www.mtuonsiteenergy.com
Logo MTU - MTU Onsite Energy Corporation

GS150-6S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - MTU Onsite Energy Corporation

  GS150-6S Datasheet HTML 1Page - MTU Onsite Energy Corporation GS150-6S Datasheet HTML 2Page - MTU Onsite Energy Corporation GS150-6S Datasheet HTML 3Page - MTU Onsite Energy Corporation GS150-6S Datasheet HTML 4Page - MTU Onsite Energy Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
GAS GENERATOR SET
GS150-6S
150 kWe /60 Hz /Standby
208 - 600V
(Reference GP130N6S for Prime Rating Technical Data)
SYSTEM RATINGS
Standby (NG)
GS150N6SGA
GS150N6SDA
GS150N6SPA
GS150N6SJA
GS150N6SRA
GS150N6SNA
Standby (LP)
GS150L6SGA
GS150L6SDA
GS150L6SPA
GS150L6SJA
GS150L6SRA
GS150L6SNA
Voltage (L-L)
240V**
240V**
208V**
240V**
480V**
600V**
Phase
1
1
3
3
3
3
PF
1.0
1.0
0.8
0.8
0.8
0.8
Hz
60
60
60
60
60
60
Natural Gas
Ratings: Amps
625
625
520
451
225
180
Natural Gas
Ratings: kW/kVA
150/150
150/150
150/187
150/187
150/187
150/187
LP Gas
Ratings: Amps
416
416
346
300
150
120
LP Gas
Ratings: kW/kVA
100/100
100/100
100/125
100/125
100/125
100/125
skVA@30%
Voltage Dip
250
360
433
433
577
380
Generator Model*
432PSL6212
432PSL6228
431PSL6206
431PSL6206
431PSL6206
431PSL6242
Temp Rise
130 °C/40 °C
130 °C/40 °C
130 °C/40 °C
130 °C/40 °C
130 °C/40 °C
130 °C/40 °C
Connection
12 LEAD ZIG-ZAG
4 LEAD
12 LEAD LOW WYE
12 LEAD HI DELTA
12 LEAD HI WYE
4 LEAD WYE
* Consult the factory for alternate configuration.
** UL 2200 Offered
// 
Generator set is designed and manufactured
in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and
ISO 14001:2004
// 
UL 2200 / CSA – Optional
– UL 2200 Listed
– CSA Certified
// 
Performance Assurance Certification (PAC)
- Generator Set Tested to ISO 8528-5 for
Transient Response
- Verified product design, quality and performance integrity
- All engine systems are prototype and factory tested
// 
Power Rating
- Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
CERTIFICATIONS AND STANDARDS


Số phần tương tự - GS150-6S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS150 ETC2-GS150 Datasheet
163Kb / 2P
   Gold Seal Series Public Address Amplifiers
logo
Gennum Corporation
GS1500 GENNUM-GS1500 Datasheet
146Kb / 17P
   HDTV Serial Digital Deformatter with ANC FIFOs
GS1500-CQR GENNUM-GS1500-CQR Datasheet
146Kb / 17P
   HDTV Serial Digital Deformatter with ANC FIFOs
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
GS1500FL DAESAN-GS1500FL Datasheet
394Kb / 2P
   STANDARD RECTIFIER
logo
Gennum Corporation
GS1501 GENNUM-GS1501 Datasheet
184Kb / 15P
   HDTV Serial Digital Formatter with ANC FIFOs
More results

Mô tả tương tự - GS150-6S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTU Onsite Energy Corpo...
GS350-6S MTU-GS350-6S Datasheet
496Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
GS400-6S MTU-GS400-6S Datasheet
512Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU4R0113DS125 MTU-MTU4R0113DS125 Datasheet
439Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU6R0185GS200 MTU-MTU6R0185GS200 Datasheet
381Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU6V0072GS40 MTU-MTU6V0072GS40 Datasheet
459Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU12V0183GS400 MTU-MTU12V0183GS400 Datasheet
495Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
40-GC6NLT1 MTU-40-GC6NLT1_14 Datasheet
466Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU4R0075GS30 MTU-MTU4R0075GS30 Datasheet
271Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
MTU8V0071GS60 MTU-MTU8V0071GS60 Datasheet
441Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
60-GC6NLT1-STANDBY MTU-60-GC6NLT1-STANDBY Datasheet
440Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
30-GC6NLT1 MTU-30-GC6NLT1_14 Datasheet
271Kb / 4P
   GAS GENERATOR SET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com