công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HMA423R409T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - International Rectifier

tên linh kiện HMA423R409T
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

HMA423R409T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - International Rectifier

  HMA423R409T Datasheet HTML 1Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 2Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 3Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 4Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 5Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 6Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 7Page - International Rectifier HMA423R409T Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
8
www.irf.com
HMA423R409T/ES
Mechanical Diagram
WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 322 3331
IR SANTA CLARA: 2270 Martin Av., Santa Clara, California 95050, Tel: (408) 727-0500
Visit us at www.irf.com for sales contact information.
Data and specifications subject to change without notice. 10/2009
13
6
7
12
5
4
1
2
3
11
10
9
8
0.080
NOTES: Unless otherwise specified, dimensional tolerance is: .XXX ± 0.005"


Số phần tương tự - HMA423R409T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
HMA423R409T IRF-HMA423R409T Datasheet
155Kb / 8P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
HMA423R409T IRF-HMA423R409T_15 Datasheet
155Kb / 8P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - HMA423R409T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SynQor Worldwide Headqu...
MQFL-270-06S SYNQOR-MQFL-270-06S Datasheet
1Mb / 16P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-270-15S SYNQOR-MQFL-270-15S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQHL-28-05S SYNQOR-MQHL-28-05S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28V-3R3S SYNQOR-MQFL-28V-3R3S Datasheet
850Kb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28V-06S SYNQOR-MQFL-28V-06S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-3R3S SYNQOR-MQFL-28VE-3R3S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-05S SYNQOR-MQFL-28VE-05S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-09S SYNQOR-MQFL-28VE-09S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28VE-12S SYNQOR-MQFL-28VE-12S Datasheet
1Mb / 19P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28-1R5S SYNQOR-MQFL-28-1R5S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
MQFL-28-1R8S SYNQOR-MQFL-28-1R8S Datasheet
1Mb / 17P
   HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com