công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADG152DGB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - MTU Onsite Energy Corporation

tên linh kiện ADG152DGB
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIESEL GENERATOR SET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MTU [MTU Onsite Energy Corporation]
Trang chủ  http://www.mtuonsiteenergy.com
Logo MTU - MTU Onsite Energy Corporation

ADG152DGB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - MTU Onsite Energy Corporation

  ADG152DGB Datasheet HTML 1Page - MTU Onsite Energy Corporation ADG152DGB Datasheet HTML 2Page - MTU Onsite Energy Corporation ADG152DGB Datasheet HTML 3Page - MTU Onsite Energy Corporation ADG152DGB Datasheet HTML 4Page - MTU Onsite Energy Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
DIESEL GENERATOR SET
TYPE ADG152D
144 kVA/Prime/50Hz
(152 kVA/LTP/50Hz)
A TOGNUM GROUP BRAND
SYSTEM RATINGS
Prime (LTP)
ADG152D
ADG152D
ADG152D
Voltage (L-L)
380V
400V
415V
Phase
3
3
3
PF
0.8
0.8
0.8
Hz
50
50
50
kWe
115.2 (121.6)
115.2 (121.6)
115.2 (121.6)
kVA
144 (152)
144 (152)
144 (152)
AMPS
219
208
200
Generator model
ACG-0152-4-400
ACG-0152-4-400
ACG-0152-4-400
Temp rise
125°C (150°C)
125°C (150°C)
125°C (150°C)
Load acceptance
52%
52%
52%
//
Most compact design
//
Air cooled engine — trouble-free cooling system
//
Lowest maintenance cost
//
High user-friendlyness
BENEFITS
Optional equipment shown. Standard equipment may vary.
➀ Power available up to 25°C/100 m
➁ Technical data for prime power


Số phần tương tự - ADG152DGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADG1517 AD-ADG1517 Datasheet
195Kb / 12P
   1.6 廓 On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
REV. 0
ADG1517BCPZ-REEL7 AD-ADG1517BCPZ-REEL7 Datasheet
195Kb / 12P
   1.6 廓 On Resistance, 15 V iCMOS SPST Switch
REV. 0
ADG1519 AD-ADG1519 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
ADG1519BCPZ-RL7 AD-ADG1519BCPZ-RL7 Datasheet
663Kb / 15P
   3.8 廓 On-Resistance, SPDT Switch
Rev. 0
ADG1534 AD-ADG1534 Datasheet
567Kb / 15P
   4.5 Ω RON, 1.8 V Logic-Compatible Quad SPDT Switch
Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - ADG152DGB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MTU Onsite Energy Corpo...
1400-XC6DT2-PRIME MTU-1400-XC6DT2-PRIME Datasheet
390Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
1750-XC6DT2-STANDBY MTU-1750-XC6DT2-STANDBY Datasheet
380Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
ADG0102D MTU-ADG0102D Datasheet
424Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
DS250D6S MTU-DS250D6S Datasheet
287Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
DS350D6S MTU-DS350D6S Datasheet
424Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
615-XC6DT2 MTU-615-XC6DT2 Datasheet
234Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
1600-XC6DT2-PRIME MTU-1600-XC6DT2-PRIME Datasheet
370Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
3250-XC6DT2-STANDBY MTU-3250-XC6DT2-STANDBY Datasheet
294Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
ADG0028D MTU-ADG0028D Datasheet
413Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
DS30D6S MTU-DS30D6S Datasheet
128Kb / 4P
   DIESEL GENERATOR SET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com