công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQA10N80C-F109 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQA10N80C-F109
Giải thích chi tiết về linh kiện  FQA10N80C_F109 N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 10 A, 1.1
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA10N80C-F109 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA10N80C-F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2006 Fairchild Semiconductor Corporation
FQA10N80C_F109 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
4
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes:
1. V
GS = 0V
2. I
D = 250μA
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes:
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 5.0 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ JC ( t ) = 0. 52
/W M a x .
2 . D u ty F a c to r, D = t
1/t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC (t )
s in g le p u ls e
D= 0 .5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1 , S q u a r e W a v e P u l s e D u r a ti o n [ s e c ]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t1
PDM
t2
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
μs
DC
10 ms
1 ms
100
μs
OperationinThis Area
is LimitedbyR
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. SinglePulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
T
C, Case Temperature [
]
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs Temperature


Số phần tương tự - FQA10N80C-F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQA10N80C FAIRCHILD-FQA10N80C Datasheet
619Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80C FAIRCHILD-FQA10N80C Datasheet
799Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80C FAIRCHILD-FQA10N80C Datasheet
806Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA10N80C ISC-FQA10N80C Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQA10N80C FAIRCHILD-FQA10N80C_06 Datasheet
799Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQA10N80C-F109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N80TM FAIRCHILD-FQD1N80TM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 1.0 A, 20 廓
FQI4N80TU FAIRCHILD-FQI4N80TU Datasheet
801Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQB7N60TM FAIRCHILD-FQB7N60TM Datasheet
771Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 3.9 A, 3.6 廓
FQPF6N80CT FAIRCHILD-FQPF6N80CT Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
FQB9N50CTM FAIRCHILD-FQB9N50CTM Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 500 V, 9 A, 800 m廓
FQD5N15TM FAIRCHILD-FQD5N15TM Datasheet
846Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 150 V, 4.3 A, 800 m廓
FQD13N06TM FAIRCHILD-FQD13N06TM Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 60 V, 10 A, 140 m廓
FQPF6N90CT FAIRCHILD-FQPF6N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 6.0 A, 2.3 廓
FQB5N90TM FAIRCHILD-FQB5N90TM Datasheet
785Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 900 V, 5.4 A, 2.3 廓
FQI5N60CTU FAIRCHILD-FQI5N60CTU Datasheet
487Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 4.5 A, 2.5 廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com