công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1101-AKUA bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SEC Electronics Inc.

tên linh kiện SS1101-AKUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECELECTRONICS [SEC Electronics Inc.]
Trang chủ  http://www.secsemi.com
Logo SECELECTRONICS - SEC Electronics Inc.

SS1101-AKUA bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SEC Electronics Inc.

  SS1101-AKUA Datasheet HTML 1Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 2Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 3Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 4Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 5Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 6Page - SEC Electronics Inc. SS1101-AKUA Datasheet HTML 7Page - SEC Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
SS1101-A
Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
Pin Definitions and Description
SOT Pin №
SIP Pin №
Name
Type
Function
1
1
VDD
Supply
Supply Voltage pin
2
3
OUT
Output
Open Drain Output pin
3
2
GND
Ground
Ground pin
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Value
Units
Supply Voltage
VDD
28
V
Supply Current
IDD
50
mA
Output Voltage
VOUT
28
V
Output Current
IOUT
50
mA
Storage Temperature Range
TS
-65 to 170
°C
Absolute maximum ratings
Operating Temperature Range
Symbol
Value
Units
Temperature Suffix “E”
TA
-40 to 85
°C
Temperature Suffix “K”
TA
-40 to 125
°C
Temperature Suffix “L”
TA
-40 to 150
°C
Exceeding the absolute maximum ratings may cause permanent damage. Exposure to absolute-maximum- rated conditions for
extended periods may affect device reliability.
3
V1.00
Nov 26, 2012


Số phần tương tự - SS1101-AKUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEC Electronics Inc.
SS1101-AKUA SECELECTRONICS-SS1101-AKUA Datasheet
382Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
More results

Mô tả tương tự - SS1101-AKUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEC Electronics Inc.
SS139 SECELECTRONICS-SS139 Datasheet
223Kb / 5P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS5681 SECELECTRONICS-SS5681 Datasheet
199Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
S5881-AA SECELECTRONICS-S5881-AA Datasheet
353Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS159 SECELECTRONICS-SS159 Datasheet
223Kb / 5P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS1348 SECELECTRONICS-SS1348 Datasheet
224Kb / 6P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS5881_1311 SECELECTRONICS-SS5881_1311 Datasheet
245Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS159_1311 SECELECTRONICS-SS159_1311 Datasheet
207Kb / 6P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
SS1101_1311 SECELECTRONICS-SS1101_1311 Datasheet
284Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
logo
Melexis Microelectronic...
US5881 MELEXIS-US5881 Datasheet
444Kb / 11P
   Unipolar Hall Switch - Low Sensitivity
logo
SEC Electronics Inc.
SS1102 SECELECTRONICS-SS1102_13 Datasheet
276Kb / 7P
   Unipolar Hall Switch-Low Sensitivity
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com