công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL2101AABZ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL2101AABZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL2101AABZ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL2101AABZ Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL2101AABZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
FN6294.3
May 6, 2010
FIGURE 13. ISL2100A PROPAGATION DELAYS vs
TEMPERATURE
FIGURE 14. ISL2101A PROPAGATION DELAYS vs
TEMPERATURE
FIGURE 15. ISL2100A DELAY MATCHING vs TEMPERATURE
FIGURE 16. ISL2101A DELAY MATCHING vs TEMPERATURE
FIGURE 17. PEAK PULL-UP CURRENT vs OUTPUT VOLTAGE
FIGURE 18. PEAK PULL-DOWN CURRENT vs OUTPUT
VOLTAGE
Typical Performance Curves (Continued)
-50
0
50
100
150
20
25
30
35
40
45
50
55
TEMPERATURE (°C)
tLPLH
tHPLH
tHPHL
tLPHL
-50
0
50
100
150
20
25
30
35
40
45
50
55
TEMPERATURE (°C)
tHPLH
tLPLH
tHPHL
tLPHL
-50
0
50
100
150
3
4
5
6
7
8
9
10
TEMPERATURE (°C)
tMOFF
tMON
-50
0
50
100
150
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TEMPERATURE (°C)
tMOFF
tMON
04
8
10
12
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VLO, VHO (V)
26
0
4
8
10
12
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VLO, VHO (V)
26
ISL2100A, ISL2101A


Số phần tương tự - ISL2101AABZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL2101AABZ INTERSIL-ISL2101AABZ Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2101AABZ INTERSIL-ISL2101AABZ Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL2101AABZ RENESAS-ISL2101AABZ Datasheet
559Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
More results

Mô tả tương tự - ISL2101AABZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL2100A RENESAS-ISL2100A Datasheet
559Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL2100A INTERSIL-ISL2100A Datasheet
258Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL2100AAR3Z INTERSIL-ISL2100AAR3Z Datasheet
255Kb / 11P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
May 6, 2010
logo
Renesas Technology Corp
ISL89400 RENESAS-ISL89400 Datasheet
614Kb / 12P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL89400 INTERSIL-ISL89400 Datasheet
249Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
ISL89400AR3Z INTERSIL-ISL89400AR3Z Datasheet
250Kb / 11P
   100V, 1.25A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
August 11, 2009
logo
Renesas Technology Corp
ISL2110 RENESAS-ISL2110 Datasheet
768Kb / 15P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Intersil Corporation
ISL2110ABZ INTERSIL-ISL2110ABZ Datasheet
305Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
March 8, 2012
ISL2110 INTERSIL-ISL2110 Datasheet
307Kb / 13P
   100V, 3A/4A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers
logo
Renesas Technology Corp
HIP2122 RENESAS-HIP2122 Datasheet
717Kb / 16P
   100V, 2A Peak, High Frequency Half-Bridge Drivers with Rising Edge Delay Timer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com