công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS0016A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TS0016A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TS0016A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TS0016A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TS0016A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
Mechanical Dimensions (mm):
LVDS SO TS0016A PACKAGE DIM.:
Recommended customer PCB Layout footprint (mm):


Số phần tương tự - TS0016A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0012A TAI-SAW-TS0012A Datasheet
376Kb / 7P
   SMD 5.0x7.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
logo
Bothhand USA, LP.
TS0013 BOTHHAND-TS0013 Datasheet
26Kb / 1P
   10/100 BASE PCMCIA TRANSFORMER
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0013A TAI-SAW-TS0013A Datasheet
388Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 CMOS SAW Oscillator
TS0014A TAI-SAW-TS0014A Datasheet
383Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0017A TAI-SAW-TS0017A Datasheet
389Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
More results

Mô tả tương tự - TS0016A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TS0017A TAI-SAW-TS0017A Datasheet
389Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0018A TAI-SAW-TS0018A Datasheet
406Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0021A TAI-SAW-TS0021A Datasheet
412Kb / 8P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0014A TAI-SAW-TS0014A Datasheet
383Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVDS SAW Oscillator
TS0019A TAI-SAW-TS0019A Datasheet
404Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 LVPECL SAW OSCILLATOR
TS0013A TAI-SAW-TS0013A Datasheet
388Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 CMOS SAW Oscillator
TW0389A TAI-SAW-TW0389A Datasheet
363Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 2.048MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1.0
TW0341A TAI-SAW-TW0341A Datasheet
277Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 125MHz Crystal Oscillator
REV. NO.: 1
logo
Yuechung International ...
OSCLD-S7 YIC-OSCLD-S7 Datasheet
328Kb / 1P
   OSCLD-S7 Series : LVDS SMD Crystal Clock Oscillator 7.0x5.0 mm
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TW0185A TAI-SAW-TW0185A Datasheet
369Kb / 7P
   SMD 7.0x5.0 33.333MHz Crystal Oscillator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com