công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBJ13A bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện SMBJ13A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

SMBJ13A bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

  SMBJ13A Datasheet HTML 1Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 2Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 3Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 4Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 5Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 6Page - Socay Electornics Co., Ltd. SMBJ13A Datasheet HTML 7Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
Revision September 25, 2013
7 / 7
@ SOCAY Electronics Co., Ltd. 2013
Specifications are subject to change without notice.
Please refer to www.socay.com for current information.
SMBJ Series
5.0 To 440 V
600W
SOCAY Electronics Co., Ltd.
www.socay.com
Part Number
Component
Package
Quantity
Packaging Option
Packaging
Specification
SMBJXXXXX
DO-214AA
500
Tape & Reel -12mm/7
″tape
EIA STD RS-481
Packaging
Tape and Reel Specifications
Direction of Feed
0.49
(12.4)
0.512(13.0)
Arbor Hole Diameter
7.0
(177.8)
Dimensions are in inches
(and millimeters)
0.36
(9.2)
0.157
(4.0)
0.059
(1.5)
Diameter
0.315
(8.0)
Cover tape
0.472
(12.0)


Số phần tương tự - SMBJ13A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
SMBJ13A LITTELFUSE-SMBJ13A Datasheet
144Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMBJ13A HUAXINAN-SMBJ13A Datasheet
450Kb / 6P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SMBJ13A VISHAY-SMBJ13A Datasheet
112Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 04-Sep-07
logo
Jinan Gude Electronic D...
SMBJ13A JGD-SMBJ13A Datasheet
301Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ13A SOCAY-SMBJ13A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results

Mô tả tương tự - SMBJ13A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
SMBJ60A SOCAY-SMBJ60A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ64CA SOCAY-SMBJ64CA Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ75 SOCAY-SMBJ75 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ78A SOCAY-SMBJ78A Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80 SOCAY-SMBJ80 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ80C SOCAY-SMBJ80C Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ85 SOCAY-SMBJ85 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMBJ90 SOCAY-SMBJ90 Datasheet
620Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.0 SOCAY-SMAJ6.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ6.5CA SOCAY-SMAJ6.5CA Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
SMAJ7.0 SOCAY-SMAJ7.0 Datasheet
621Kb / 7P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com